công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

12-___BQ_ZN_H-__ bảng dữ liệu (PDF) - Huber+Suhner, Inc.

12-___BQ_ZN_H-__ Datasheet PDF - Huber+Suhner, Inc.
tên linh kiện 12-___BQ_ZN_H-___35
tải về  12-___BQ_ZN_H-__ tải về
kích thước tập tin   157.93 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  HUBERSUHNER [Huber+Suhner, Inc.]
Trang chủ  https://www.hubersuhner.com
Logo HUBERSUHNER - Huber+Suhner, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Dry Loose Tube 1x2.2mm LSFH Ø 3.5mm

12-___BQ_ZN_H-__ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
12-___BQ_ZN_H-__ Datasheet PDF - Huber+Suhner, Inc.

tên linh kiện 12-___BQ_ZN_H-___35
tải về  12-___BQ_ZN_H-__ Click to download

kích thước tập tin   157.93 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  HUBERSUHNER [Huber+Suhner, Inc.]
Trang chủ  https://www.hubersuhner.com
Logo HUBERSUHNER - Huber+Suhner, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Dry Loose Tube 1x2.2mm LSFH Ø 3.5mm

12-___BQ_ZN_H-__ bảng dữ liệu (HTML) - Huber+Suhner, Inc.


12-___BQ_ZN_H-__ Thông tin chi tiết sản phẩm

Properties
• Metal free indoor and
outdoor cable
• Strain relieved with
aramide yarn
• No need for cleaning the
fibers
• Low smoke, halogen free
and self-extinguishing
• Optimized outer-diameter
construction




Số phần tương tự - 12-___BQ_ZN_H-___35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Everlight Electronics C...
12-11-BHC-ZL1M2QY-2C EVERLIGHT-12-11-BHC-ZL1M2QY-2C Datasheet
212Kb / 10P
Chip LED with Right Angle Lens
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
12-11-BHC-ZL1M2QY-2C TO-GRACE-12-11-BHC-ZL1M2QY-2C Datasheet
1Mb / 9P
Package in 8mm tape on 7?엀iameter reel.
12-11/BHC-ZL1M2QY/2C TO-GRACE-12-11/BHC-ZL1M2QY/2C Datasheet
1Mb / 9P
Package in 8mm tape on 7?엀iameter reel.
logo
Everlight Electronics C...
12-21-BHC-AN1P2-2C EVERLIGHT-12-21-BHC-AN1P2-2C Datasheet
134Kb / 10P
Technical Data Sheet Chip LED with Right Angle Lens
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
12-21-BHC-AN1P2-2C TO-GRACE-12-21-BHC-AN1P2-2C Datasheet
770Kb / 10P
Chip LED with Right Angle Lens
More results


Mô tả tương tự - 12-___BQ_ZN_H-___35

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Huber+Suhner, Inc.
144-___BQSN_ZNG_H-___150 HUBERSUHNER-144-___BQSN_ZNG_H-___150 Datasheet
353Kb / 2P
Dry Loose Tube Glass-Armoured 12x2.2mm LSFH Ø 15.0mm Cca
24-___Q_ZNG_H-__ HUBERSUHNER-24-___Q_ZNG_H-___70 Datasheet
355Kb / 2P
Dry Loose Tube Glass-Armoured 1x2.8mm LSFH Ø 7.0mm
24-___Q_ZNG_H-___70C HUBERSUHNER-24-___Q_ZNG_H-___70C Datasheet
223Kb / 2P
Dry Loose Tube Glass-Armoured 1x2.8mm LSFH Ø 7.0mm Cca
24-___Q_ZNG_H-___70D HUBERSUHNER-24-___Q_ZNG_H-___70D Datasheet
356Kb / 2P
Dry Loose Tube Glass-Armoured 1x2.8mm LSFH Ø 7.0mm Dca
24-___Q_ZN_H-__ HUBERSUHNER-24-___Q_ZN_H-___50 Datasheet
158Kb / 2P
Dry Loose Tube 1x2.8mm LSFH Ø 5.0mm
48-___BQSN_ZNG_H-___100C HUBERSUHNER-48-___BQSN_ZNG_H-___100C Datasheet
253Kb / 3P
Dry Loose Tube Glass-Armoured 4x2.8mm LSFH Ø 10.0mm Cca
48-___BQSN_ZNG_H-___96D HUBERSUHNER-48-___BQSN_ZNG_H-___96D Datasheet
254Kb / 3P
Dry Loose Tube Glass-Armoured 4x2.2mm LSFH Ø 9.6mm Dca
72-___BQSN_ZNG_H-___106D HUBERSUHNER-72-___BQSN_ZNG_H-___106D Datasheet
323Kb / 3P
Dry Loose Tube Glass-Armoured 6x2.2mm LSFH Ø 10.6mm Dca
72-___BQSN_ZNG_H-___110C HUBERSUHNER-72-___BQSN_ZNG_H-___110C Datasheet
322Kb / 3P
Dry Loose Tube Glass-Armoured 6x2.2mm LSFH Ø 11.0mm Cca
96-___BQSN_ZNG_H-__122D HUBERSUHNER-96-___BQSN_ZNG_H-__122D Datasheet
422Kb / 3P
Dry Loose Tube Glass-Armoured 8x2.2mm LSFH Ø 12.2mm Dca
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com