công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2702983 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

2702983 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 2702983
tải về  2702983 tải về
kích thước tập tin   318.19 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Analog module - AXL E IOL TC4/K M12

2702983 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2702983 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2702983
tải về  2702983 Click to download

kích thước tập tin   318.19 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Analog module - AXL E IOL TC4/K M12

2702983 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


2702983 Thông tin chi tiết sản phẩm

Axioline E IO-Link/analog converter with 4 analog TC inputs (type K/J), 2-conductor connection
technology, 1 IO-Link A port, 24 V DC, IP65 degree of protection

Product Description
The Axioline E IO-Link/analog converter is an IO-Link device that transfers analog signals from thermocouples (TCs) via the IO-Link protocol. The
device offers you the option of using an IO-Link master to record the analog signals of conventional Type K thermocouples (TC). It supports
type K/J thermocouples in accordance with DIN EN 60584-1. The measured values are depicted in standardized representation format. The device
is connected to an IO-Link master via an IO-Link A port. Use within different networks is possible via the IO-Link master.

Your advantages
• Connection to an IO-Link master with M12 connector (A-coded, 4-pos.)
• IO-Link A port
• IO-Link specification V1.1.2
• Status indicators
• 4 differential inputs for thermocouples
• Measuring range type K: -270°C ... +1,372°C
• Measuring range type J: -210 °C ... +1200 °C
• Selectable resolution 0.1 K/0.01 K
• Connection of sensors in 2-conductor technology
• M12 cable gland, Push-in Technology
• Diagnostic information in the process data word
• Supply of the module electronics via the IO-Link interface of the master
• Degree of protection IP65




Số phần tương tự - 2702983

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2702980 PHOENIX-2702980 Datasheet
50Kb / 1P
License for activating the Modbus inspector function on an FL/TC MGUARD
2702981 PHOENIX-2702981 Datasheet
1Mb / 35P
Industrial Ethernet Switch - FL NAT 2304-2GC-2SFP
More results


Mô tả tương tự - 2702983

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
8597 PHOENIX-8597 Datasheet
228Kb / 12P
AXL E IOL RTD1 M12 S
1293247 PHOENIX-1293247 Datasheet
628Kb / 10P
Temperature module - AXL E IOL RTD4 M12 3M
Dec 8, 2022
2700278 PHOENIX-2700278 Datasheet
378Kb / 8P
Analog module - AXL E IOL AO1 U M12 R
Dec 9, 2022
2700351 PHOENIX-2700351 Datasheet
378Kb / 8P
Analog module - AXL E IOL AO1 I M12 S
Dec 9, 2022
2700352 PHOENIX-2700352 Datasheet
380Kb / 9P
Analog module - AXL E IOL RTD1 M12 S
Dec 9, 2022
2700350 PHOENIX-2700350 Datasheet
378Kb / 8P
Analog module - AXL E IOL AO1 U M12 S
Dec 30, 2022
2702658 PHOENIX-2702658 Datasheet
351Kb / 9P
Digital module - AXL E IOL DI8 M12 6P
Dec 9, 2022
2702659 PHOENIX-2702659 Datasheet
353Kb / 10P
Digital module - AXL E IOL DO8 M12 6P
Dec 8, 2022
2702660 PHOENIX-2702660 Datasheet
351Kb / 9P
Digital module - AXL E IOL DI16 M12 6P
Dec 8, 2022
2700305 PHOENIX-2700305 Datasheet
384Kb / 9P
Analog module - AXL E IOL RTD1 M12 R
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com