công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1340471 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1340471 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1340471
tải về  1340471 tải về
kích thước tập tin   729.88 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện DD31PC 2,2/12-3,81-X - PCB connector

1340471 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1340471 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1340471
tải về  1340471 Click to download

kích thước tập tin   729.88 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện DD31PC 2,2/12-3,81-X - PCB connector

1340471 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1340471 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact connection
type: Socket, number of rows: 2, number of positions: 12, product range: DD31PC 2,2/, pitch: 3.
81 mm, connection method: Crimp connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking
clip: - without locking clip, plug-in system: CONNEXIS DD, locking: Snap-in locking, mounting:
Self-locking flange, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Cost-effective connection of crimped conductors in large quantities
• Small component size for applications where space is at a premium
• Contacts arranged in a double row enable high packing density in a compact area
• Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
• Tools for automatic crimping available as an option




Số phần tương tự - 1340471

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1340472 PHOENIX-1340472 Datasheet
696Kb / 12P
DD31PC 2,2/14-3,81-X - PCB connector
1340474 PHOENIX-1340474 Datasheet
709Kb / 13P
DD31PC 2,2/16-3,81-X - PCB connector
1340475 PHOENIX-1340475 Datasheet
694Kb / 12P
DD31PC 2,2/18-3,81-X - PCB connector
1340477 PHOENIX-1340477 Datasheet
326Kb / 8P
DD31H 2,2/ 4-H-3,81-X - PCB header
1340478 PHOENIX-1340478 Datasheet
328Kb / 8P
DD31H 2,2/ 6-H-3,81-X - PCB header
More results


Mô tả tương tự - 1340471

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1340465 PHOENIX-1340465 Datasheet
693Kb / 12P
DD31PC 2,2/ 4-3,81-X - PCB connector
1340466 PHOENIX-1340466 Datasheet
727Kb / 13P
DD31PC 2,2/ 6-3,81-X - PCB connector
1340468 PHOENIX-1340468 Datasheet
730Kb / 13P
DD31PC 2,2/ 8-3,81-X - PCB connector
1340469 PHOENIX-1340469 Datasheet
730Kb / 13P
DD31PC 2,2/10-3,81-X - PCB connector
1340472 PHOENIX-1340472 Datasheet
696Kb / 12P
DD31PC 2,2/14-3,81-X - PCB connector
1340475 PHOENIX-1340475 Datasheet
694Kb / 12P
DD31PC 2,2/18-3,81-X - PCB connector
1340481 PHOENIX-1340481 Datasheet
724Kb / 13P
DD31PC 2,2/20-3,81-X - PCB connector
1341274 PHOENIX-1341274 Datasheet
493Kb / 11P
DD31PC 2,2/ 4-3,81-Y - PCB connector
1341276 PHOENIX-1341276 Datasheet
496Kb / 11P
DD31PC 2,2/ 8-3,81-Y - PCB connector
1341280 PHOENIX-1341280 Datasheet
496Kb / 11P
DD31PC 2,2/12-3,81-Y - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com