công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F1471IPMR bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
MSP430F1471IPMR Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện MSP430F1471IPMR
tải về  MSP430F1471IPMR tải về
kích thước tập tin   1581.61 Kbytes
Page   83 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện MSP430F14x, MSP430F14x1, MSP430F13x Mixed-Signal Microcontrollers

MSP430F1471IPMR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MSP430F1471IPMR Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện MSP430F1471IPMR
tải về  MSP430F1471IPMR Click to download

kích thước tập tin   1581.61 Kbytes
Page   83 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện MSP430F14x, MSP430F14x1, MSP430F13x Mixed-Signal Microcontrollers

MSP430F1471IPMR bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


MSP430F1471IPMR Thông tin chi tiết sản phẩm

1.1 Features 1
• Low Supply Voltage Range, 1.8 V to 3.6 V
• Ultra-Low Power Consumption:
– Active Mode: 280 μA at 1 MHz, 2.2 V
– Standby Mode: 1.6 μA
– Off Mode (RAM Retention): 0.1 μA
• Five Power-Saving Modes
• Wakeup From Standby Mode in Less Than 6 μs
• 16-Bit RISC Architecture, 125-ns Instruction Cycle
Time
• 12-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) With
Internal Reference, Sample-and-Hold, and
Autoscan Feature
• 16-Bit Timer_B With Seven Capture/Compare-
With-Shadow Registers
• 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare
Registers
• On-Chip Comparator
• Serial Onboard Programming, No External
Programming Voltage Needed, Programmable
Code Protection by Security Fuse
• Serial Communication Interface (USART),
Functions as Asynchronous UART or Synchronous
SPI Interface
– Two USARTs (USART0, USART1) On
MSP430F14x and MSP430F14x1 Devices
– One USART (USART0) On MSP430F13x
Devices
• Family Members (Also See Device Comparison)
– MSP430F133
– 8KB + 256 Bytes of Flash Memory,
256 Bytes of RAM
– MSP430F135
– 16KB + 256 Bytes of Flash Memory,
512 Bytes of RAM
– MSP430F147, MSP430F1471
– 32KB + 256 Bytes of Flash Memory,
1KB of RAM
– MSP430F148, MSP430F1481
– 48KB + 256 Bytes of Flash Memory,
2KB of RAM
– MSP430F149, MSP430F1491
– 60KB + 256 Bytes of Flash Memory,
2KB of RAM

1.2 Applications
• Sensor Systems
• Industrial Controls
• Hand-Held Meters




Số phần tương tự - MSP430F1471IPMR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430F1471IPMR TI-MSP430F1471IPMR Datasheet
1Mb / 65P
MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F1471IPMR TI1-MSP430F1471IPMR Datasheet
1Mb / 69P
MIXED SIGNAL MICROCONTROROLLER
MSP430F1471IPMR TI2-MSP430F1471IPMR Datasheet
1Mb / 88P
MSP430F14x, MSP430F14x1, MSP430F13x Mixed-Signal Microcontrollers
REVISED MAY 2018
MSP430F1471IPMR TI2-MSP430F1471IPMR Datasheet
1Mb / 88P
MSP430F14x, MSP430F14x1, MSP430F13x Mixed-Signal Microcontrollers
REVISED MAY 2018
MSP430F1471IPMR.A TI2-MSP430F1471IPMR.A Datasheet
1Mb / 88P
MSP430F14x, MSP430F14x1, MSP430F13x Mixed-Signal Microcontrollers
REVISED MAY 2018
More results


Mô tả tương tự - MSP430F1471IPMR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR6889 TI1-MSP430FR6889 Datasheet
2Mb / 176P
Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430I2041 TI1-MSP430I2041 Datasheet
1Mb / 76P
Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F5438 TI1-MSP430F5438 Datasheet
1Mb / 104P
Mixed-Signal Microcontrollers
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com