công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A3S56D30FTP bảng dữ liệu (PDF) - List of Unclassifed Manufacturers

A3S56D30FTP Datasheet PDF - List of Unclassifed Manufacturers
tên linh kiện A3S56D30FTP
tải về  A3S56D30FTP tải về
kích thước tập tin   205.63 Kbytes
Page   40 Pages
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers
Giải thích chi tiết về linh kiện 256Mb DDR SDRAM Specification

A3S56D30FTP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
A3S56D30FTP Datasheet PDF - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện A3S56D30FTP
tải về  A3S56D30FTP Click to download

kích thước tập tin   205.63 Kbytes
Page   40 Pages
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers
Giải thích chi tiết về linh kiện 256Mb DDR SDRAM Specification

A3S56D30FTP bảng dữ liệu (HTML) - List of Unclassifed Manufacturers


A3S56D30FTP Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
A3S56D30FTP is a 4-bank x 8,388,608-word x 8bit, A3S56D40FTP is a 4-bank x 4,194,304-word x
16bit double data rate synchronous DRAM , with SSTL_2 interface. All control and address signals
are referenced to the rising edge of CLK. Input data is registered on both edges of data strobe ,and
output data and data strobe are referenced on both edges of CLK. The A3S56D30/40FTP achieves
very high speed clock rate up to 250 MHz .
FEATURES
- Vdd=VddQ=2.5V+0.2V (-4, -5E, -5)
- Double data rate architecture ; two data transfers per clock cycle.
- Bidirectional , data strobe (DQS) is transmitted/received with data
- Differential clock input (CLK and /CLK)
- DLL aligns DQ and DQS transitions with CLK transitions edges of DQS
- Commands entered on each positive CLK edge ;
- Data and data mask referenced to both edges of DQS
- 4 bank operation controlled by BA0 , BA1 (Bank Address)
- /CAS latency - 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 (programmable) ;
Burst length - 2 / 4 / 8 (programmable)
Burst type - Sequential / Interleave (programmable)
- Auto Precharge / All Bank Precharge controlled by A10
- Support concurrent Auto Precharge
- 8192 refresh cycles / 64ms (4 banks concurrent refresh)
- Auto Refresh and Self Refresh
- Row address A0-12 / Column address A0-9(x8) /A0-8(x16)
- SSTL_2 Interface
- Package 400-mil, 66-pin Thin Small Outline Package (TSOP II) with 0.65mm lead pitch




Số phần tương tự - A3S56D30FTP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
A3S GOOD-ARK-A3S Datasheet
213Kb / 4P
Surface Mount Glass Passivated Standard Rectifier
logo
AIMCO
A3S0-2 AIMCO-A3S0-2 Datasheet
116Kb / 1P
STANDARD FASTENER TOOLS
A3S1-2 AIMCO-A3S1-2 Datasheet
116Kb / 1P
STANDARD FASTENER TOOLS
A3S1-2.75 AIMCO-A3S1-2.75 Datasheet
116Kb / 1P
STANDARD FASTENER TOOLS
A3S1-3 AIMCO-A3S1-3 Datasheet
116Kb / 1P
STANDARD FASTENER TOOLS
More results


Mô tả tương tự - A3S56D30FTP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
FMB857B SAMSUNG-FMB857B Datasheet
329Kb / 23P
256Mb F-die DDR SDRAM Specification
K4H561638F-UC SAMSUNG-K4H561638F-UC Datasheet
206Kb / 23P
256Mb F-die DDR SDRAM Specification
logo
Hynix Semiconductor
HY5DU56422DT HYNIX-HY5DU56422DT Datasheet
236Kb / 29P
256Mb DDR SDRAM
logo
List of Unclassifed Man...
EM42AM1684RTA-75L ETC1-EM42AM1684RTA-75L Datasheet
288Kb / 24P
256Mb DDR SDRAM
logo
Samsung semiconductor
K4H560438H SAMSUNG-K4H560438H Datasheet
367Kb / 24P
256Mb H-die DDR SDRAM Specification
K4H561638H SAMSUNG-K4H561638H Datasheet
416Kb / 24P
256Mb H-die DDR SDRAM Specification
logo
Hynix Semiconductor
H5DU2562GTR HYNIX-H5DU2562GTR Datasheet
381Kb / 28P
256Mb DDR SDRAM
HY5DU56822FLTP-D5 HYNIX-HY5DU56822FLTP-D5 Datasheet
708Kb / 28P
256Mb DDR SDRAM
HY5DU561622FLFP HYNIX-HY5DU561622FLFP Datasheet
332Kb / 27P
256Mb DDR SDRAM
logo
Samsung semiconductor
K4H560438J SAMSUNG-K4H560438J Datasheet
364Kb / 24P
256Mb J-die DDR SDRAM Specification
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com