công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISG56527 bảng dữ liệu (PDF) - SIRENZA MICRODEVICES

ISG56527 Datasheet PDF - SIRENZA MICRODEVICES
tên linh kiện ISG56527
tải về  ISG56527 tải về
kích thước tập tin   76.93 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SIRENZA [SIRENZA MICRODEVICES]
Trang chủ  
Logo SIRENZA - SIRENZA MICRODEVICES
Giải thích chi tiết về linh kiện 5 TO 65 MHz SILICON CATV 27dB HYBRID AMPLIFIER

ISG56527 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISG56527 Datasheet PDF - SIRENZA MICRODEVICES

tên linh kiện ISG56527
tải về  ISG56527 Click to download

kích thước tập tin   76.93 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  SIRENZA [SIRENZA MICRODEVICES]
Trang chủ  
Logo SIRENZA - SIRENZA MICRODEVICES
Giải thích chi tiết về linh kiện 5 TO 65 MHz SILICON CATV 27dB HYBRID AMPLIFIER

ISG56527 bảng dữ liệu (HTML) - SIRENZA MICRODEVICES


ISG56527 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The ISG56527 is a low noise, low distortion hybrid amplifier specified for use in return path HFC Cable TV applications.

FEATURES
• FLAT GAIN RESPONSE FROM 5 TO 65 MHz: f=±0.2 dB
• INPUT AND OUTPUT MATCHING TO 75 OHMS: RL=>20 dB
• LOW DISTORTION: P1dB = 78 dBmV
• LOW NOISE: 3.1 dB
• AUTOMATED SURFACE MOUNT CONSTRUCTION




Số phần tương tự - ISG56527

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SIRENZA MICRODEVICES
ISG56525 SIRENZA-ISG56525 Datasheet
75Kb / 2P
5 TO 65 MHz SILICON CATV 25dB HYBRID AMPLIFIER
ISG56526 SIRENZA-ISG56526 Datasheet
79Kb / 2P
5 TO 65 MHz SILICON CATV 26 dB HYBRID AMPLIFIER
More results


Mô tả tương tự - ISG56527

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SIRENZA MICRODEVICES
ISG52124 SIRENZA-ISG52124 Datasheet
46Kb / 2P
5 TO 210 MHz SILICON CATV 24 dB HYBRID AMPLIFIER
ISG52124-L SIRENZA-ISG52124-L Datasheet
49Kb / 2P
5 TO 210 MHz SILICON CATV 24 dB LOW POWER HYBRID AMPLIFIER
ISG56518 SIRENZA-ISG56518 Datasheet
46Kb / 2P
5 TO 65 MHz SILICON CATV 18 dB HYBRID AMPLIFIER
ISG56525 SIRENZA-ISG56525 Datasheet
75Kb / 2P
5 TO 65 MHz SILICON CATV 25dB HYBRID AMPLIFIER
ISG56526 SIRENZA-ISG56526 Datasheet
79Kb / 2P
5 TO 65 MHz SILICON CATV 26 dB HYBRID AMPLIFIER
ISG56530 SIRENZA-ISG56530 Datasheet
76Kb / 2P
5 TO 65 MHz SILICON CATV 30 dB HYBRID AMPLIFIER
ISG56531 SIRENZA-ISG56531 Datasheet
81Kb / 2P
5 TO 65 MHz SILICON CATV 31 dB HYBRID AMPLIFIER
ISG56535 SIRENZA-ISG56535 Datasheet
75Kb / 2P
5 TO 65 MHz SILICON CATV 35 dB HYBRID AMPLIFIER
logo
Analog Devices
ADCA5191 AD-ADCA5191 Datasheet
967Kb / 24P
5 MHz to 1800 MHz Broadband CATV Amplifier
Rev. 0
ADCA5190 AD-ADCA5190 Datasheet
883Kb / 22P
5 MHz to 1800 MHz Broadband CATV Amplifier
Rev. 0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com