công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4525DO-DS5AI015DP bảng dữ liệu (PDF) - TE Connectivity Ltd

4525DO-DS5AI015DP Datasheet PDF - TE Connectivity Ltd
tên linh kiện 4525DO-DS5AI015DP
tải về  4525DO-DS5AI015DP tải về
kích thước tập tin   902.56 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện SPECIFICATIONS

4525DO-DS5AI015DP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
4525DO-DS5AI015DP Datasheet PDF - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện 4525DO-DS5AI015DP
tải về  4525DO-DS5AI015DP Click to download

kích thước tập tin   902.56 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện SPECIFICATIONS

4525DO-DS5AI015DP bảng dữ liệu (HTML) - TE Connectivity Ltd


4525DO-DS5AI015DP Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
 PSI Pressure Ranges
 PCB Mountable
 Digital Output
 Barbed Pressure Ports
APPLICATIONS
 Blocked Filter Detection
 Altitude and Airspeed Measurements
 Medical Instruments
 Fire Suppression System
 Panel Meter
 Air Movement/Environmental Controls
 Pneumatic Controls
The MS4525DO is a small, ceramic based, PCB mounted
pressure transducer from TE Connectivity. The transducer is built
using our proprietary UltraStable™ process and the latest CMOS
sensor conditioning circuitry to create a low cost, high
performance digital output pressure (14bit) and temperature
(11bit) transducer designed to meet the strictest requirements
from OEM customers.
The MS4525DO is fully calibrated and temperature compensated
with a total error band (TEB) of less than 1.0% over the
compensated pressure range. The sensor operates from single
supply of either 3.3 or 5.0VDC and requires a single external
component for proper operation
The rugged ceramic transducer is available in side port, top port,
and manifold mount and can measure absolute, gauge,
differential, vacuum or compound pressure from 1 to 150psi. The
1/8” barbed pressure ports mate securely with 3/32” ID tubing.




Số phần tương tự - 4525DO-DS5AI015DP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
4525DO-DS5AI015D TEC-4525DO-DS5AI015D Datasheet
901Kb / 19P
PCB Mounted Digital Output Transducer
04/2019
More results


Mô tả tương tự - 4525DO-DS5AI015DP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMETHERM Circuit Protec...
SM06103370 AMETHERM-SM06103370 Datasheet
94Kb / 1P
Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
SM06154450 AMETHERM-SM06154450 Datasheet
97Kb / 2P
Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
SM06223395-HT AMETHERM-SM06223395-HT Datasheet
94Kb / 1P
Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
SM06503395 AMETHERM-SM06503395 Datasheet
94Kb / 1P
Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
SM06503410 AMETHERM-SM06503410 Datasheet
94Kb / 1P
Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
SM06623410 AMETHERM-SM06623410 Datasheet
94Kb / 1P
Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
SM08103350 AMETHERM-SM08103350 Datasheet
94Kb / 1P
Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
SM08103370 AMETHERM-SM08103370 Datasheet
94Kb / 1P
Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
SM08103395 AMETHERM-SM08103395 Datasheet
94Kb / 1P
Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
SM08154410 AMETHERM-SM08154410 Datasheet
94Kb / 1P
Electrical Specifications: Mechanical Specifications:
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com