công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

180-078-172L020 bảng dữ liệu (PDF) - NorComp

180-078-172L020 Datasheet PDF - NorComp
tên linh kiện 180-078-172L020
tải về  180-078-172L020 tải về
kích thước tập tin   140.88 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  NORCOMP [NorComp]
Trang chủ  https://www.norcomp.net/
Logo NORCOMP - NorComp
Giải thích chi tiết về linh kiện NTS

180-078-172L020 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
180-078-172L020 Datasheet PDF - NorComp

tên linh kiện 180-078-172L020
tải về  180-078-172L020 Click to download

kích thước tập tin   140.88 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  NORCOMP [NorComp]
Trang chủ  https://www.norcomp.net/
Logo NORCOMP - NorComp
Giải thích chi tiết về linh kiện NTS

180-078-172L020 bảng dữ liệu (HTML) - NorComp


180-078-172L020 Thông tin chi tiết sản phẩm

ELECTRICAL:
INSULATION RESISTANCE: 1,000 MOhms MIN.
OPERATING TEMPERATURE: -50°C TO +100°C
VOLTAGE: 500 VAC FOR 1 MINUTE
MATERIALS:
INSULATOR: PBT +30% GF, UL94 V-0
PROCESS TEMP: 230°C
SHELL: NICKEL PLATED STEEL




Số phần tương tự - 180-078-172L020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NorComp
180-078-202L001 NORCOMP-180-078-202L001 Datasheet
124Kb / 2P
DESCRIPTION: HIGH DENSITY FEMALE - SOLDER CUP
08/12/1998
180-078-202L002 NORCOMP-180-078-202L002 Datasheet
124Kb / 2P
DESCRIPTION: HIGH DENSITY FEMALE - SOLDER CUP
08/12/1998
180-078-202L011 NORCOMP-180-078-202L011 Datasheet
124Kb / 2P
DESCRIPTION: HIGH DENSITY FEMALE - SOLDER CUP
08/12/1998
180-078-202L012 NORCOMP-180-078-202L012 Datasheet
124Kb / 2P
DESCRIPTION: HIGH DENSITY FEMALE - SOLDER CUP
08/12/1998
180-078-202L021 NORCOMP-180-078-202L021 Datasheet
124Kb / 2P
DESCRIPTION: HIGH DENSITY FEMALE - SOLDER CUP
08/12/1998
More results





Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com