công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

39000077 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

39000077 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 39000077
tải về  39000077 tải về
kích thước tập tin   327.87 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện MINIFIT JR SR R-S 6 CIRCUIT 150MM Sn

39000077 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
39000077 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 39000077
tải về  39000077 Click to download

kích thước tập tin   327.87 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện MINIFIT JR SR R-S 6 CIRCUIT 150MM Sn

39000077 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Số phần tương tự - 39000077

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
111Kb / 1P
2 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 180MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
111Kb / 1P
2 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 500MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
121Kb / 1P
3 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 180MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
122Kb / 1P
3 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 500MM
2023/03/29
39000077 MOLEX-39000077 Datasheet
133Kb / 1P
4 CKT OVERMOLDED MINIFIT JR CABLE 180MM
2023/03/29
More results


Mô tả tương tự - 39000077

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
2147511031 MOLEX-2147511031 Datasheet
307Kb / 1P
MICROFIT 3.0 SR R-S 3CKT 150MM Sn
2020/05/14
2147511041 MOLEX-2147511041 Datasheet
309Kb / 1P
MICROFIT 3.0 SR R-S 4CKT 150MM Sn
2020/05/14
2147561061 MOLEX-2147561061 Datasheet
581Kb / 1P
MICRO-FIT3.0 R-S 6 CIRCUIT 150MM Sn
2020/01/18
2153201021 MOLEX-2153201021 Datasheet
298Kb / 1P
MINIFIT JR SR R-R 2 CIRCUIT 150MM Sn
2020/05/28
2153201031 MOLEX-2153201031 Datasheet
309Kb / 1P
MINIFIT JR SR R-R 3 CIRCUIT 150MM Sn
2020/05/28
2162811021 MOLEX-2162811021 Datasheet
378Kb / 1P
MX150 R-S SR 2ckt 150mm Sn sealed cable
2020/08/31
2171590600 MOLEX-2171590600 Datasheet
109Kb / 1P
6 CKT OVERMOLD MINIFIT JR PIGTAIL 150MM
2023/03/29
2174661081 MOLEX-2174661081 Datasheet
304Kb / 1P
ULTRA-FIT SR R-S 8CKT 150MM DISC Sn
2021/01/22
2177971021 MOLEX-2177971021 Datasheet
268Kb / 1P
KK 2.54 SR R-S 2CKT 150MM DISC Sn
2021/01/11
2177971051 MOLEX-2177971051 Datasheet
282Kb / 1P
KK 2.54 SR R-S 5CKT 150MM DISC Sn
2021/01/11
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com