công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1367338 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1367338 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1367338
tải về  1367338 tải về
kích thước tập tin   448.49 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - Patch cable

1367338 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1367338 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1367338
tải về  1367338 Click to download

kích thước tập tin   448.49 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - Patch cable

1367338 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1367338 Thông tin chi tiết sản phẩm

Patch cable, degree of protection: IP20, cable length: 2 m, number of positions: 8, 10 Gbps,
CAT6A, connection method: Pierce connection, connection cross section: AWG 26- 26, cable
outlet: straight, Ethernet

Your advantages
• Perfect for office, building, and protected industrial applications (e.g., in control cabinets)
• Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
• Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
• Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
• Simultaneous power transmission with PoE++
• Future-proof high-speed data transmission with up to 10 Gbps (CAT6A)




Số phần tương tự - 1367338

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1367335 PHOENIX-1367335 Datasheet
426Kb / 17P
NBC-R4OC/25,0-BC6A/R4OC - Patch cable
1367336 PHOENIX-1367336 Datasheet
439Kb / 14P
NBC-R4OC/30,0-BC6A/R4OC - Patch cable
1367337 PHOENIX-1367337 Datasheet
440Kb / 14P
NBC-R4OC/50,0-BC6A/R4OC - Patch cable
logo
Tyco Electronics
1367337-1 MACOM-1367337-1 Datasheet
4Mb / 6P
Quick Reference Guide
logo
PHOENIX CONTACT
1367339 PHOENIX-1367339 Datasheet
440Kb / 14P
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - Patch cable
More results


Mô tả tương tự - 1367338

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1112820 PHOENIX-1112820 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS
1112870 PHOENIX-1112870 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/2,0-93C/OE
1112936 PHOENIX-1112936 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/2,0-93C/R4ACS
1113198 PHOENIX-1113198 Datasheet
185Kb / 5P
Patch cable - NBC-R4ACS/2,0-94F/OE
1113334 PHOENIX-1113334 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/2,0-93M/OE
1367339 PHOENIX-1367339 Datasheet
440Kb / 14P
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - Patch cable
1367340 PHOENIX-1367340 Datasheet
440Kb / 14P
NBC-R4OC/7,0-BC6A/R4OC-BL - Patch cable
1367336 PHOENIX-1367336 Datasheet
439Kb / 14P
NBC-R4OC/30,0-BC6A/R4OC - Patch cable
1367337 PHOENIX-1367337 Datasheet
440Kb / 14P
NBC-R4OC/50,0-BC6A/R4OC - Patch cable
1112908 PHOENIX-1112908 Datasheet
231Kb / 8P
NBC-R4ACS/2,0-94F/R4ACS - Patch cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com