công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SKYA21062 bảng dữ liệu (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SKYA21062 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
tên linh kiện SKYA21062
tải về  SKYA21062 tải về
kích thước tập tin   947.55 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 0.1 to 6.0 GHz SP3T Switch

SKYA21062 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SKYA21062 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

tên linh kiện SKYA21062
tải về  SKYA21062 Click to download

kích thước tập tin   947.55 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 0.1 to 6.0 GHz SP3T Switch

SKYA21062 bảng dữ liệu (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


SKYA21062 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Broadband frequency range: 0.1 to 6.0 GHz
• Low insertion loss: 0.45 dB @ 2.5 GHz
• High isolation: 30 dB up to 2.5 GHz
• No external DC blocking capacitors required
• Positive low voltage control: VCTL = 1.65 to 3.00 V,
VDD = 2.5 to 4.8 V
• Automotive Level 3 PPAP available
• IMDS material declaration available
• Independent BOM management to minimize PCN
risk
• Small QFN (12-pin, 2 x 2 mm) package
(MSL1, 260° C per JEDEC J-STD-020)




Số phần tương tự - SKYA21062

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKYA21001 SKYWORKS-SKYA21001 Datasheet
502Kb / 7P
20 MHz to 3.0 GHz SPDT Switch
SKYA21002 SKYWORKS-SKYA21002 Datasheet
1Mb / 12P
0.1 to 3.0 GHz SP3T Switch
December 6, 2022
SKYA21002-EVB SKYWORKS-SKYA21002-EVB Datasheet
1Mb / 12P
0.1 to 3.0 GHz SP3T Switch
December 6, 2022
SKYA21003 SKYWORKS-SKYA21003 Datasheet
175Kb / 2P
0.1 to 6.0 GHz SPDT Switch
SKYA21004 SKYWORKS-SKYA21004 Datasheet
5Mb / 26P
Three-Channel LCD Bias Power Management IC with Three-Channel High-Efficiency White LED Driver
More results


Mô tả tương tự - SKYA21062

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY13373-460LF SKYWORKS-SKY13373-460LF Datasheet
521Kb / 10P
SKY13373-460LF 0.1-6.0 GHz SP3T Switch
logo
Hexawave, Inc
HWS520_V1 HW-HWS520_V1 Datasheet
61Kb / 3P
GaAs 0.5-6.0 GHz SP3T Switch
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY13345-368LF SKYWORKS-SKY13345-368LF_15 Datasheet
756Kb / 11P
0.1 to 3.5 GHz SP3T Switch
SKY13373-460LF SKYWORKS-SKY13373-460LF_15 Datasheet
748Kb / 9P
0.1 to 6.0 GHz SP3T Switch
SKY13385-460LF SKYWORKS-SKY13385-460LF Datasheet
727Kb / 10P
0.1 to 3.5 GHz SP3T Switch
SKY13408-465LF SKYWORKS-SKY13408-465LF Datasheet
810Kb / 9P
1.0 to 6.0 GHz SP3T Switch, 50 Terminated
SKY13588-460LF SKYWORKS-SKY13588-460LF Datasheet
739Kb / 9P
0.1 to 6.0 GHz SP3T Switch
SKYA21003 SKYWORKS-SKYA21003 Datasheet
175Kb / 2P
0.1 to 6.0 GHz SPDT Switch
SKYA21013 SKYWORKS-SKYA21013 Datasheet
616Kb / 9P
0.1 to 6.0 GHz SPDT Switch
logo
List of Unclassifed Man...
RTC6608OSP ETC1-RTC6608OSP Datasheet
149Kb / 7P
0.1 GHz ??6.0 GHz SPDT Switch
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com