công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1629140 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1629140 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1629140
tải về  1629140 tải về
kích thước tập tin   602.04 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện M23-06P1N8A90DUS - Coupler connector

1629140 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1629140 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1629140
tải về  1629140 Click to download

kích thước tập tin   602.04 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện M23-06P1N8A90DUS - Coupler connector

1629140 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1629140 Thông tin chi tiết sản phẩm

M23, Coupler connector, series: M23 PRO, straight, shielded: yes, for standard and ONECLICK
fast locking system, No. of pos.: 6, Direction of rotation: Standard, contact connection type: Pin,
Crimp connection, cable diameter range: 3 mm ... 15 mm, coding: N, Item is lead-free in
accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%)

Your advantages
• Solutions with cross-manufacturer compatibility for standard and fast locking systems
• Modern, consistent design for highly convenient operation
• Easy, cost-effective cable assembly: uniform shielding of M17 to M40




Số phần tương tự - 1629140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1629140000 WEIDMULLER-1629140000 Datasheet
299Kb / 4P
SL 7.50/03/180B 3.2SN OR BX
1629140000 WEIDMULLER-1629140000 Datasheet
92Kb / 3P
SL 7.50/11/180B3.2SN OR
More results


Mô tả tương tự - 1629140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1628779 PHOENIX-1628779 Datasheet
573Kb / 14P
M23-7EP198A9LDLS - Coupler connector
1628785 PHOENIX-1628785 Datasheet
537Kb / 12P
M23-5EP198A9LDLS - Coupler connector
1628789 PHOENIX-1628789 Datasheet
537Kb / 12P
M23-5EP198A9L23S - Coupler connector
1628838 PHOENIX-1628838 Datasheet
573Kb / 14P
M23-7ES198A9L24S - Coupler connector
1629105 PHOENIX-1629105 Datasheet
726Kb / 17P
M23-17P1N8A9004S - Coupler connector
1629112 PHOENIX-1629112 Datasheet
695Kb / 17P
M23-12P1N8A90DUS - Coupler connector
1629115 PHOENIX-1629115 Datasheet
697Kb / 18P
M23-12P1N8A9002S - Coupler connector
1629118 PHOENIX-1629118 Datasheet
710Kb / 17P
M23-12S1N8A9003S - Coupler connector
1329283 PHOENIX-1329283 Datasheet
709Kb / 17P
M23-12P2N8A9003S - Coupler connector
1629117 PHOENIX-1629117 Datasheet
713Kb / 18P
M23-12S1N8A9004S - Coupler connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com