công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1628967 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1628967 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1628967
tải về  1628967 tải về
kích thước tập tin   512.83 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện M17-17P1N8A9003S - Coupler connector

1628967 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1628967 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1628967
tải về  1628967 Click to download

kích thước tập tin   512.83 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện M17-17P1N8A9003S - Coupler connector

1628967 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1628967 Thông tin chi tiết sản phẩm

M17, Coupler connector, series: M17 PRO, straight, shielded: yes, for standard and ONECLICK
fast locking system, No. of pos.: 17, contact connection type: Pin, Crimp connection, cable
diameter range: 5.5 mm ... 9.5 mm, coding: N, Item is lead-free in accordance with RoHS II
without Exemption 6c (Pb <0.1%)

Your advantages
• Solutions with cross-manufacturer compatibility for standard and fast locking systems
• Modern, consistent design for highly convenient operation
• Easy, cost-effective cable assembly: uniform shielding of M17 to M40




Số phần tương tự - 1628967

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1628960 PHOENIX-1628960 Datasheet
1Mb / 5P
Coupler connector - M17-3EP1N8A9004S - 1628960
08/23/2021
1628961 PHOENIX-1628961 Datasheet
476Kb / 11P
M17-3EP1N8A9003S - Coupler connector
1628962 PHOENIX-1628962 Datasheet
486Kb / 11P
M17-3EP1N8A9002S - Coupler connector
1628963 PHOENIX-1628963 Datasheet
523Kb / 12P
M17-17S1N8A9004S - Coupler connector
1628964 PHOENIX-1628964 Datasheet
538Kb / 12P
M17-17S1N8A9003S - Coupler connector
More results


Mô tả tương tự - 1628967

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1628988 PHOENIX-1628988 Datasheet
1Mb / 10P
M17-6ES1N8A8003S - Cable connector
1629005 PHOENIX-1629005 Datasheet
1Mb / 11P
M17-17S1N8A8004S - Cable connector
1629010 PHOENIX-1629010 Datasheet
1Mb / 12P
M17-17P1N8A8002S - Cable connector
1629029 PHOENIX-1629029 Datasheet
1Mb / 11P
M17-6ES1N8A8004 - Cable connector
1629050 PHOENIX-1629050 Datasheet
1Mb / 12P
M17-17P1N8A8004 - Cable connector
1628975 PHOENIX-1628975 Datasheet
1Mb / 14P
M17-8ES1N8A8004S - Cable connector
1628964 PHOENIX-1628964 Datasheet
538Kb / 12P
M17-17S1N8A9003S - Coupler connector
1629017 PHOENIX-1629017 Datasheet
1Mb / 15P
M17-8ES1N8A8004 - Cable connector
1628948 PHOENIX-1628948 Datasheet
504Kb / 11P
M17-6EP1N8A9004S - Coupler connector
1629049 PHOENIX-1629049 Datasheet
1Mb / 13P
M17-17S1N8A8002 - Cable connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com