công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSMNR89-25YLE bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PSMNR89-25YLE Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PSMNR89-25YLE
tải về  PSMNR89-25YLE tải về
kích thước tập tin   320.17 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện N-channel 25 V, 0.98 mOhm, ASFET for hotswap with enhanced SOA in LFPAK56

PSMNR89-25YLE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PSMNR89-25YLE Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PSMNR89-25YLE
tải về  PSMNR89-25YLE Click to download

kích thước tập tin   320.17 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện N-channel 25 V, 0.98 mOhm, ASFET for hotswap with enhanced SOA in LFPAK56

PSMNR89-25YLE bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PSMNR89-25YLE Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
N-channel enhancement mode ASFET for hotswap with enhanced SOA in LFPAK56 package
optimized for low RDSon and strong safe operating area, optimized for hot-swap, inrush and linearmode
applications.
2. Features and benefits
• Fully optimized Safe Operating Area (SOA) for superior linear mode operation
• Optimized for low RDSon / low I2R conduction losses
• LFPAK56 package for applications that demand the highest performance and reliability in a
30 mm2 footprint
• Low leakage <1 μA at 25 °C
• Copper-clip for low parasitic inductance and resistance
• High reliability LFPAK package, qualified to 175 °C
3. Applications
• Hot swap in 12 V - 20 V applications
• e-Fuse
• DC switch
• Load switch
• Battery protection




Số phần tương tự - PSMNR89-25YLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PSMNR82-30YLE NEXPERIA-PSMNR82-30YLE Datasheet
315Kb / 13P
N-channel 30 V, 0.87 mOhm, ASFET for hotswap with enhanced SOA in LFPAK56
10 November 2022
More results


Mô tả tương tự - PSMNR89-25YLE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PSMN1R6-25YLE NEXPERIA-PSMN1R6-25YLE Datasheet
314Kb / 13P
N-channel 25 V, 1.9 mOhm, ASFET for hotswap with enhanced SOA in LFPAK56
10 January 2023
PSMN1R9-80SSE NEXPERIA-PSMN1R9-80SSE Datasheet
333Kb / 13P
N-channel 80 V, 1.9 mOhm MOSFET with enhanced SOA in LFPAK88
6 February 2023
PSMN1R0-30YLE NEXPERIA-PSMN1R0-30YLE Datasheet
321Kb / 13P
N-channel 30 V, 1.1 mOhm, ASFET for hotswap with enhanced SOA in LFPAK56
10 November 2022
PSMN1R1-30YLE NEXPERIA-PSMN1R1-30YLE Datasheet
318Kb / 13P
N-channel 30 V, 1.3 mOhm, ASFET for hotswap with enhanced SOA in LFPAK56
10 November 2022
PSMN2R1-30YLE NEXPERIA-PSMN2R1-30YLE Datasheet
320Kb / 13P
N-channel 30 V, 2.2 mOhm, ASFET for hotswap with enhanced SOA in LFPAK56
10 November 2022
PSMN2R5-80SSE NEXPERIA-PSMN2R5-80SSE Datasheet
249Kb / 9P
N-channel 80 V, 2.5 mOhm MOSFET with enhanced SOA in LFPAK88
27 July 2023
PSMN4R8-100YSE NEXPERIA-PSMN4R8-100YSE Datasheet
317Kb / 13P
N-channel 100 V, 4.8 mOhm MOSFET with enhanced SOA in LFPAK56E
25 June 2021
PSMNR56-25YLE NEXPERIA-PSMNR56-25YLE Datasheet
309Kb / 12P
N-channel 25 V, 0.63 mOhm, ASFET for hotswap with enhanced SOA in LFPAK56E
10 November 2022
PSMNR67-30YLE NEXPERIA-PSMNR67-30YLE Datasheet
304Kb / 12P
N-channel 30 V, 0.70 mOhm, ASFET for hotswap with enhanced SOA in LFPAK56E
10 November 2022
PSMNR82-30YLE NEXPERIA-PSMNR82-30YLE Datasheet
315Kb / 13P
N-channel 30 V, 0.87 mOhm, ASFET for hotswap with enhanced SOA in LFPAK56
10 November 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com