công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPG2408TK bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

UPG2408TK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện UPG2408TK
tải về  UPG2408TK tải về
kích thước tập tin   241.14 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện GaAs INTEGRATED CIRCUIT

UPG2408TK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
UPG2408TK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPG2408TK
tải về  UPG2408TK Click to download

kích thước tập tin   241.14 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện GaAs INTEGRATED CIRCUIT

UPG2408TK bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


UPG2408TK Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Switch control voltage : Vcont (H) = 3.0 V TYP.
: Vcont (L) = 0 V TYP.
• Low insertion loss : Lins = 0.40 dB TYP. @ f = 1.0 GHz
: Lins = 0.50 dB TYP. @ f = 2.5 GHz
• High isolation : ISL = 27 dB TYP. @ f = 1.0 GHz
: ISL = 18 dB TYP. @ f = 2.5 GHz
• Handling power : Pin (0.1 dB) = +29.0 dBm TYP. @ f = 0.5 to 3.0 GHz
• High-density surface mounting : 6-pin lead-less minimold package (1.5 × 1.1 × 0.55 mm)




Số phần tương tự - UPG2408TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPG2408TK NEC-UPG2408TK Datasheet
112Kb / 12P
0.05 to 3.0 GHz SPDT SWITCH
logo
California Eastern Labs
UPG2408TK CEL-UPG2408TK Datasheet
503Kb / 11P
0.05 to 3.0 GHz SPDT SWITCH
logo
NEC
UPG2408TK-E2 NEC-UPG2408TK-E2 Datasheet
112Kb / 12P
0.05 to 3.0 GHz SPDT SWITCH
logo
California Eastern Labs
UPG2408TK-E2 CEL-UPG2408TK-E2 Datasheet
503Kb / 11P
0.05 to 3.0 GHz SPDT SWITCH
logo
NEC
UPG2408TK-E2-A NEC-UPG2408TK-E2-A Datasheet
112Kb / 12P
0.05 to 3.0 GHz SPDT SWITCH
More results


Mô tả tương tự - UPG2408TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPG2008TB NEC-UPG2008TB Datasheet
58Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
PG2422TK RENESAS-PG2422TK_15 Datasheet
275Kb / 17P
GaAs Integrated Circuit
MC-5963 RENESAS-MC-5963 Datasheet
186Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1997
UPG100B RENESAS-UPG100B Datasheet
217Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1994
UPG100P RENESAS-UPG100P Datasheet
212Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1992
UPG168TB RENESAS-UPG168TB Datasheet
236Kb / 11P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2004
UPG501B RENESAS-UPG501B Datasheet
210Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1988
UPG502B RENESAS-UPG502B Datasheet
211Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1988
UPG2005TB RENESAS-UPG2005TB Datasheet
203Kb / 14P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2001
UPG2015TB RENESAS-UPG2015TB Datasheet
217Kb / 13P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2003
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com