công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC32RF5X bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

ADC32RF5X Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện ADC32RF5X
tải về  ADC32RF5X tải về
kích thước tập tin   6174.88 Kbytes
Page   125 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện ADC32RF5x Dual Channel 14-bit 2.6 to 3-GSPS RF Sampling Data Converter

ADC32RF5X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADC32RF5X Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện ADC32RF5X
tải về  ADC32RF5X Click to download

kích thước tập tin   6174.88 Kbytes
Page   125 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện ADC32RF5x Dual Channel 14-bit 2.6 to 3-GSPS RF Sampling Data Converter

ADC32RF5X bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


ADC32RF5X Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• 14-Bit, dual channel 2.6 to 3-GSPS ADC
• Noise spectral density:
– NSD = -155.6 dBFS/Hz (no AVG)
– NSD = -158.1 dBFS/Hz (2x AVG)
– NSD = -160.4 dBFS/Hz (4x AVG)
• Single core (non-interleaved) ADC architecture
• Aperture jitter: 50 fs
• Low close-in residual phase noise:
– -127 dBc/Hz at 10 kHz offset
• Spectral performance (fIN = 1 GHz, -4 dBFS):
– 2x internal averaging
– SNR: 62.3 dBFS
– SFDR HD2,3: 63 dBc
– SFDR worst spur: 85 dBFS
• Spectral performance (fIN = 1.8 GHz, -4 dBFS):
– 2x internal averaging
– SNR: 63 dBFS
– SFDR HD2,3: 68 dBc
– SFDR worst spur: 86 dBFS
• Input fullscale: 1.1 to 1.35 Vpp (2 to 3.5 dBm)
• Code error rate (CER): 10-15
• Full power input bandwidth (-3 dB): 2.75 GHz
• JESD204B serial data interface
– Maximum lane rate: 13 Gbps
– Supports subclass 1 deterministic latency
• Digital down-converters
– Up to four DDC per ADC channel
– Complex output: 4x to 128x decimation
– 48-bit NCO phase coherent frequency hopping
– Fast frequency hopping: < 1 us
• Power consumption: 2.6 W/channel (2x AVG)
• Power supplies: 1.8 V, 1.2 V

2 Applications
• Phased array radar
• Spectrum analyzer
• Software defined radio (SDR)
• Electronic warfare
• High-speed digitizer
• Cable infrastructure
• Communications infrastructure

3 Description
The ADC32RF5x is a single core 14-bit, 2.6
GSPS to 3 GSPS, dual channel analog to digital
converters (ADC) that supports RF sampling with
input frequencies up to 3 GHz. The design maximizes
signal-to-noise ratio (SNR) and delivers a noise
spectral density of -155 dBFS/Hz. Using additional
internal ADCs along with on-chip signal averaging, the
noise density improves to -161 dBFS/Hz.
Each ADC channel can be connected to a quad-band
digital down-converter (DDC) using a 48-bit NCO
which supports phase coherent frequency hopping.
Using the GPIO pins for NCO frequency control,
frequency hopping can be achieved in less than 1 μs.
The ADC32RF54 and ADC32RF55 supports the
JESD204B serial data interface with subclass 1
deterministic latency using data rates up to 13 Gbps.
The power efficient ADC architecture consumes 2.1
W/ch at 3 Gsps and provides power scaling with lower
sampling rates.




Số phần tương tự - ADC32RF5X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC32RF5X TI-ADC32RF5X Datasheet
5Mb / 104P
ADC32RF5x Dual Channel 14-bit 2.6 to 3-GSPS RF Sampling Data Converter
JUNE 2022
ADC32RF5X TI-ADC32RF5X Datasheet
5Mb / 126P
ADC32RF5x Dual Channel 14-bit 2.6 to 3-GSPS RF Sampling Data Converter
REVISED DECEMBER 2022
More results


Mô tả tương tự - ADC32RF5X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC32RF44 TI1-ADC32RF44 Datasheet
7Mb / 134P
Dual-Channel, 14-Bit, 2.6-GSPS, Analog-to-Digital Converter
ADC32RF44 TI1-ADC32RF44_18 Datasheet
7Mb / 134P
Dual-Channel, 14-Bit, 2.6-GSPS, Analog-to-Digital Converter
AFE7422 TI1-AFE7422 Datasheet
78Kb / 4P
Dual-Channel, RF-Sampling AFE With 14-Bit, 9-GSPS DACs and 14-Bit, 3-GSPS ADCs
AFE7444 TI1-AFE7444 Datasheet
79Kb / 4P
Quad-Channel, RF-Sampling AFE With 14-Bit, 9-GSPS DACs and 14-Bit, 3-GSPS ADCs
AFE7422 TI1-AFE7422_V01 Datasheet
362Kb / 8P
AFE7422 Dual-channel, RF-sampling AFE with 14-bit, 9-GSPS DACs and 14-bit, 3-GSPS ADCs
ADC32RF54 TI-ADC32RF54 Datasheet
5Mb / 104P
ADC32RF5x Dual Channel 14-bit 2.6 to 3-GSPS RF Sampling Data Converter
JUNE 2022
ADC32RF54 TI-ADC32RF54_V01 Datasheet
5Mb / 126P
ADC32RF5x Dual Channel 14-bit 2.6 to 3-GSPS RF Sampling Data Converter
REVISED DECEMBER 2022
ADC34RF52 TI-ADC34RF52 Datasheet
3Mb / 105P
ADC34RF52 Quad Channel 14-bit 1.5-GSPS RF Sampling Data Converter
MARCH 2023
ADC32RF52 TI-ADC32RF52 Datasheet
4Mb / 108P
ADC32RF52 Dual Channel 14-bit 1.5-GSPS RF Sampling Data Converter
SEPTEMBER 2023
ADC34RF55 TI-ADC34RF55 Datasheet
4Mb / 105P
ADC34RF55 Quad Channel 14-bit 3-GSPS RF Sampling Data Converter
NOVEMBER 2023
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com