công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CH7106B bảng dữ liệu (PDF) - Chrontel, Inc.

CH7106B Datasheet PDF - Chrontel, Inc.
tên linh kiện CH7106B
tải về  CH7106B tải về
kích thước tập tin   202.18 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  CHRONTEL [Chrontel, Inc.]
Trang chủ  http://www.chrontel.com/
Logo CHRONTEL - Chrontel, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện CH7106B HDMI to SDTV/HDTV/VGA Converter

CH7106B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CH7106B Datasheet PDF - Chrontel, Inc.

tên linh kiện CH7106B
tải về  CH7106B Click to download

kích thước tập tin   202.18 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  CHRONTEL [Chrontel, Inc.]
Trang chủ  http://www.chrontel.com/
Logo CHRONTEL - Chrontel, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện CH7106B HDMI to SDTV/HDTV/VGA Converter

CH7106B bảng dữ liệu (HTML) - Chrontel, Inc.


CH7106B Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES GENERAL DESCRIPTION
 HDMI Receiver compliant with HDMI 1.4 specification
 Support multiple output formats:
— SDTV format (CVBS or S-Video output, NTSC
and PAL)
— HDTV format (YPbPr output) for 480p, 576p,
720p, 1080i and 1080P
— Analog RGB output for VGA with Triple 9-bit
DAC up to 200MHz pixel rate. Sync signals can be
provided in separated or composite manner.
Support VESA and CEA timing standards up to
UXGA and 1920x1080@60Hz
 On-chip Audio encoder which support 2 channel IIS/
S/PDIF audio output
 VGA output is compliant with VESA VSIS v1r2
specification
 MCU embedded to handle the control logic
 Support device boot up by automatically loading
firmware from on-chip flash
 Integrated EDID Buffer
 TV/VGA connection detection supported
 HDMI input detection supported
 Scaler engine integrated for 640x480 safe mode input
supported in SDTV output application
 Support Auto Power Saving mode and low stand-by
current
 Support 422 to 444 conversion
 Support RGB to YCC conversion in ITU-R BT.601 and
709 color space for VGA/SDTV/HDTV output
 IIC slave interface and HDMI DDC interface are
available for debug and firmware update.
 Low power architecture
 RoHS compliant and Halogen free package
 Offered in 40-Pin QFN package (5 x 5 mm)
APPLICATION
 HDMI to SDTV/HDTVVGA Adapter/Docking Station
 Car Infotainment Device
 Tablet Device
 Handheld/Portable Device
 Digital Video Systems
Chrontel’s CH7106B is a low-cost, low-power
semiconductor device that consists of HDMI receiver,
three separate 9-bit video Digital-to-Analog Converters
(DACs), SDTV encoder, HDTV encoder and audio
encoder, which can convert HDMI signals into CVBS/SVideo/YPbPr/VGA outputs with IIS or SPDIF audio
output.
The HDMI Receiver integrated is compliant with HDMI
1.4b. With sophisticated MCU and the on-chip flash,
CH7106B supports auto-boot and EDID buffer.
Leveraging the Firmware auto loaded from the embedded
flash, CH7106B can support HDMI input detection, DAC
connection detection and determine to enter into Power
saving mode automatically




Số phần tương tự - CH7106B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Apacer Technology Inc.
CH710-CF APACER-CH710-CF Datasheet
2Mb / 5P
ApacerindustrialCH710-CFcard
logo
Chrontel, Inc.
CH7101B CHRONTEL-CH7101B Datasheet
172Kb / 7P
CH7101B HDMI to VGA Converter
Rev 1.1 2017-7-18
CH7101B-BF CHRONTEL-CH7101B-BF Datasheet
172Kb / 7P
CH7101B HDMI to VGA Converter
Rev 1.1 2017-7-18
CH7101B-BFI CHRONTEL-CH7101B-BFI Datasheet
172Kb / 7P
CH7101B HDMI to VGA Converter
Rev 1.1 2017-7-18
CH7102A CHRONTEL-CH7102A Datasheet
190Kb / 6P
CH7102A HDMI to BT656 Converter
Rev 1.4 2021-5-20
More results


Mô tả tương tự - CH7106B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GF9330 GENNUM-GF9330 Datasheet
674Kb / 42P
High Performance HDTV/SDTV Deinterlacer
logo
Analog Devices
ADV7181D AD-ADV7181D Datasheet
380Kb / 24P
10-Bit, 10-Channel, Multiformat SDTV/HDTV
REV. 0
logo
Tripp Lite. All Rights ...
P116-000-HDSC1 TRIPPLITE-P116-000-HDSC1 Datasheet
170Kb / 3P
VGA with Audio to HDMI Converter with Scaler function
logo
IOGEAR
GVFHFW6 IOGEAR-GVFHFW6 Datasheet
156Kb / 2P
VGA w/Audio to HDMI converter TAA Compliant
logo
Chrontel, Inc.
CH7101B CHRONTEL-CH7101B Datasheet
172Kb / 7P
CH7101B HDMI to VGA Converter
Rev 1.1 2017-7-18
CH7016A CHRONTEL-CH7016A Datasheet
731Kb / 59P
CH7016A SDTV / HDTV Encoder
Rev. 1.2, 1/7/2014
CH7036 CHRONTEL-CH7036 Datasheet
175Kb / 8P
CH7036 LVDS to HDMI/VGA/LVDS Converter
Rev. 1.5 06/30/2020
CH7104B CHRONTEL-CH7104B Datasheet
200Kb / 7P
CH7104B HDMI to HDTV/VGA Converter
Rev 1.5 2021-5-20
CH7105B CHRONTEL-CH7105B Datasheet
202Kb / 7P
CH7105B HDMI to SDTV/VGA Converter
Rev 1.5 2021-5-20
CH7117B CHRONTEL-CH7117B Datasheet
214Kb / 8P
CH7117B HDMI to SDTV/HDTV/BT656/VGA Converter with Flexible Scaler
Rev 1.1 2020-6-30
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com