công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI5375 bảng dữ liệu (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SI5375 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
tên linh kiện SI5375
tải về  SI5375 tải về
kích thước tập tin   733.29 Kbytes
Page   54 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 4-PLL ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR

SI5375 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SI5375 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

tên linh kiện SI5375
tải về  SI5375 Click to download

kích thước tập tin   733.29 Kbytes
Page   54 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 4-PLL ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR

SI5375 bảng dữ liệu (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


SI5375 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 Highly integrated, 4–PLL clock
multiplier/jitter attenuator
 Four independent DSPLLs
support any-frequency synthesis
and jitter attenuation
 Four inputs/four outputs
 Each DSPLL can generate any
frequency from 2 kHz to
808 MHz from a 2 kHz to
710 MHz input
 Ultra-low jitter clock outputs:
350 fs rms (12 kHz– 20 MHz)
and 410 fs rms (50 kHz–80 MHz)
typical
 Meets ITU-T G.8251 and
Telcordia GR-253-CORE OC-192
jitter specifications
 Integrated loop filter with
programmable bandwidth as low
as 60 Hz
 Simultaneous free-run and
synchronous operation
 Automatic/manual hitless input
clock switching
 Selectable output clock signal
format (LVPECL, LVDS, CML,
CMOS)
 LOL and interrupt alarm outputs
 I2C programmable
 Single 1.8 V ±5% or 2.5 V ±10%
operation with high PSRR onchip
voltage regulator
 10x10 mm PBGA




Số phần tương tự - SI5375

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI5375 SILABS-SI5375 Datasheet
272Kb / 54P
4-PLL ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5375 SKYWORKS-SI5375 Datasheet
1Mb / 72P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/ JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.1
logo
Silicon Laboratories
SI5375-EVB SILABS-SI5375-EVB Datasheet
272Kb / 54P
4-PLL ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5375B-A-BL SILABS-SI5375B-A-BL Datasheet
272Kb / 54P
4-PLL ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5375B-A-GL SILABS-SI5375B-A-GL Datasheet
272Kb / 54P
4-PLL ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
More results


Mô tả tương tự - SI5375

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI5324C-C-GM SILABS-SI5324C-C-GM Datasheet
518Kb / 72P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/ JITTER ATTENUATOR
SI5376 SILABS-SI5376 Datasheet
342Kb / 66P
4-PLL ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5327 SILABS-SI5327 Datasheet
1Mb / 60P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5369 SILABS-SI5369 Datasheet
518Kb / 84P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5374 SILABS-SI5374 Datasheet
352Kb / 69P
4-PLL ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5375 SILABS-SI5375 Datasheet
272Kb / 54P
4-PLL ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5327 SKYWORKS-SI5327 Datasheet
1Mb / 60P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
SI5368 SKYWORKS-SI5368 Datasheet
824Kb / 92P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
SI5374 SKYWORKS-SI5374 Datasheet
796Kb / 69P
4-PLL ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.1
SI5376 SKYWORKS-SI5376 Datasheet
786Kb / 66P
4-PLL ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com