công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1618200 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1618200 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1618200
tải về  1618200 tải về
kích thước tập tin   621.47 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SF-5ES1N8A8LB3S - Cable connector

1618200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1618200 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1618200
tải về  1618200 Click to download

kích thước tập tin   621.47 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SF-5ES1N8A8LB3S - Cable connector

1618200 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1618200 Thông tin chi tiết sản phẩm

Cable connector, SPEEDCON, M23, number of positions: 5+PE, type of contact: Socket,
shielded: yes, degree of protection: IP67, cable diameter range: 9 mm ... 12 mm, number of
positions: 6, connection method: Crimp connection, series: SF, Alternative product in accordance
with RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%) item no.: 1243167

Your advantages
• Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
• Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
• Flexible use: reliably connect various cable diameters
• Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides




Số phần tương tự - 1618200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1618201 PHOENIX-1618201 Datasheet
621Kb / 16P
SF-5ES1N8A8LB4S - Cable connector
1618202 PHOENIX-1618202 Datasheet
621Kb / 16P
SF-5ES1N8A8LDLS - Cable connector
1618204 PHOENIX-1618204 Datasheet
619Kb / 17P
SF-7ES1N8A80A1S - Cable connector
1618205 PHOENIX-1618205 Datasheet
615Kb / 17P
SF-7ES1N8A80A2S - Cable connector
1618206 PHOENIX-1618206 Datasheet
616Kb / 17P
SF-7ES1N8A80A3S - Cable connector
More results


Mô tả tương tự - 1618200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1605524 PHOENIX-1605524 Datasheet
144Kb / 9P
Cable connector - SF-5ES1N8A80A1
09/11/2020
1605602 PHOENIX-1605602 Datasheet
636Kb / 17P
SF-7ES1N8A80DU - Cable connector
1605545 PHOENIX-1605545 Datasheet
587Kb / 16P
SF-5ES1N8A8LB2 - Cable connector
1605529 PHOENIX-1605529 Datasheet
572Kb / 15P
SF-5ES1N8A80A3 - Cable connector
1605543 PHOENIX-1605543 Datasheet
587Kb / 16P
SF-5ES1N8A8LB1 - Cable connector
1605553 PHOENIX-1605553 Datasheet
546Kb / 13P
SF-5ES1N8AR4DU - Cable connector
1618201 PHOENIX-1618201 Datasheet
621Kb / 16P
SF-5ES1N8A8LB4S - Cable connector
1618202 PHOENIX-1618202 Datasheet
621Kb / 16P
SF-5ES1N8A8LDLS - Cable connector
1241909 PHOENIX-1241909 Datasheet
466Kb / 11P
SF-5ES1N8A80A3X - Cable connector
1243165 PHOENIX-1243165 Datasheet
514Kb / 12P
SF-5ES1N8A8LB1SX - Cable connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com