công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD70732R-25 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

UPD70732R-25 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện UPD70732R-25
tải về  UPD70732R-25 tải về
kích thước tập tin   502.84 Kbytes
Page   68 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS Integrated Circuit

UPD70732R-25 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
UPD70732R-25 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD70732R-25
tải về  UPD70732R-25 Click to download

kích thước tập tin   502.84 Kbytes
Page   68 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS Integrated Circuit

UPD70732R-25 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


UPD70732R-25 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
High-performance 32-bit architecture for embedded control application
• 32-bit separate address/data bus
• 1-Kbyte cache memory
• Pipeline structure of 1 clock pitch
• 16-bit fixed instructions (with some exceptions)
• 32-bit general-purpose registers: 32
• 4-Gbyte linear address space
• Register/flag hazard interlocked by hardware
Dynamic bus sizing function (16 bits)
16-bit bus fixing function
16-bit bus system can be configured.
Instructions ideal for various application fields
• Floating-point operation instructions (based upon IEEE754 data format)
• Bit string instructions
16 levels of high-speed interrupt responses
Clock can be stopped by internal static operation
Maximum operating frequency: 16/20/25 MHz
Low voltage: VDD = 2.7 to 3.6 V (Max. 16 MHz)
VDD = 2.2 to 3.6 V (Max. 10 MHz)
Small package versions available (14 x 14 mm fine-pitch TQFP)




Số phần tương tự - UPD70732R-25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPD70732R-25 NEC-UPD70732R-25 Datasheet
459Kb / 66P
V810TM 32-BIT MICROPROCESSOR
More results


Mô tả tương tự - UPD70732R-25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPD720122 NEC-UPD720122 Datasheet
650Kb / 82P
MOS Integrated Circuit
UPD720110 NEC-UPD720110 Datasheet
405Kb / 32P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD703130 NEC-UPD703130 Datasheet
601Kb / 72P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16874 NEC-UPD16874 Datasheet
218Kb / 19P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16601 NEC-UPD16601 Datasheet
98Kb / 13P
MOS Integrated Circuit
UPD65881GB-P02 NEC-UPD65881GB-P02 Datasheet
76Kb / 8P
MOS Integrated Circuit
UPD121W18AT1F NEC-UPD121W18AT1F Datasheet
265Kb / 16P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD121A10 NEC-UPD121A10 Datasheet
214Kb / 10P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
UPD166021T1F RENESAS-UPD166021T1F Datasheet
382Kb / 25P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
PD166105GS RENESAS-PD166105GS_15 Datasheet
134Kb / 17P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com