công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1613518 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1613518 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1613518
tải về  1613518 tải về
kích thước tập tin   620.14 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SM-5ES1N8A8S22 - Cable connector

1613518 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1613518 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1613518
tải về  1613518 Click to download

kích thước tập tin   620.14 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SM-5ES1N8A8S22 - Cable connector

1613518 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1613518 Thông tin chi tiết sản phẩm

Cable connector, straight long, Screw locking mechanism, M40, number of positions: 2+3+PE,
contact connection type: Socket, shielded: yes, degree of protection: IP67, cable diameter range:
9 mm ... 14 mm, number of positions: 6, connection method: Crimp connection, series: SM,
Alternative product in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%) item no.:
1242760

Your advantages
• Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
• Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
• Flexible use: reliably connect various cable diameters
• Molded designs with preassembled cables on one or both sides




Số phần tương tự - 1613518

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1613516 PHOENIX-1613516 Datasheet
657Kb / 18P
SM-5EPWN8AA200 - Device connector front mounting
1613517 PHOENIX-1613517 Datasheet
682Kb / 18P
SM-5EPWN8AWT00 - Device connector front mounting
More results


Mô tả tương tự - 1613518

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1605856 PHOENIX-1605856 Datasheet
399Kb / 6P
Cable connector - SM-7ES1N8A8005
02/04/2022
1605858 PHOENIX-1605858 Datasheet
39Kb / 1P
Cable connector - SM-7ES1N8A8L02
11/22/13
1605861 PHOENIX-1605861 Datasheet
39Kb / 1P
Cable connector - SM-7ES1N8A8L04
11/22/13
1613430 PHOENIX-1613430 Datasheet
152Kb / 10P
Cable connector - SM-5ES1N8A8L34S
09/11/2020
1613529 PHOENIX-1613529 Datasheet
622Kb / 16P
SM-7ES1N8A8S23 - Cable connector
1613530 PHOENIX-1613530 Datasheet
642Kb / 17P
SM-7ES1N8A8S24 - Cable connector
1613435 PHOENIX-1613435 Datasheet
656Kb / 18P
SM-7ES1N8A8L33S - Cable connector
1613434 PHOENIX-1613434 Datasheet
654Kb / 17P
SM-7ES1N8A8L32S - Cable connector
1242750 PHOENIX-1242750 Datasheet
548Kb / 14P
SM-7ES1N8A8L34SX - Cable connector
1242760 PHOENIX-1242760 Datasheet
509Kb / 14P
SM-5ES1N8A8S22X - Cable connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com