công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1971060 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1971060 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1971060
tải về  1971060 tải về
kích thước tập tin   777.71 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SMSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB connector

1971060 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1971060 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1971060
tải về  1971060 Click to download

kích thước tập tin   777.71 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SMSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB connector

1971060 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1971060 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Socket, number of potentials: 2,
number of rows: 1, number of positions: 2, number of connections: 2, product range: SMSTB
2,5/..-STF, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw
head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: -45 °, locking clip: - Locking clip, plugin
system: COMBICON MSTB 2,5, locking: Screw locking, mounting: Screw flange, type of
packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
• Screwable flange for superior mechanical stability
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Allows connection of two conductors




Số phần tương tự - 1971060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1971000000 WEIDMULLER-1971000000 Datasheet
501Kb / 7P
SCZ 3.81/10/180F SN OR BX
logo
PHOENIX CONTACT
1971002 PHOENIX-1971002 Datasheet
75Kb / 5P
Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/15-STF
logo
Weidmuller
1971010000 WEIDMULLER-1971010000 Datasheet
500Kb / 7P
SCZ 3.81/11/180F SN OR BX
logo
PHOENIX CONTACT
1971015 PHOENIX-1971015 Datasheet
149Kb / 9P
Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/16-STF
09/12/2020
logo
Weidmuller
1971020000 WEIDMULLER-1971020000 Datasheet
500Kb / 7P
SCZ 3.81/12/180F SN OR BX
More results


Mô tả tương tự - 1971060

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1971235 PHOENIX-1971235 Datasheet
75Kb / 5P
Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/19-STF-5,08
1971248 PHOENIX-1971248 Datasheet
75Kb / 5P
Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/20-STF-5,08
1971154 PHOENIX-1971154 Datasheet
75Kb / 5P
Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/11-STF-5,08
1971138 PHOENIX-1971138 Datasheet
75Kb / 5P
Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/ 9-STF-5,08
1962697 PHOENIX-1962697 Datasheet
1Mb / 24P
PCB connector - TFKC 2,5/ 2-STF-5,08
Jan 4, 2023
1970870 PHOENIX-1970870 Datasheet
586Kb / 15P
PCB connector - SMSTB 2,5/ 2-STF
1971073 PHOENIX-1971073 Datasheet
785Kb / 19P
PCB connector - SMSTB 2,5/ 3-STF-5,08
1971086 PHOENIX-1971086 Datasheet
725Kb / 17P
PCB connector - SMSTB 2,5/ 4-STF-5,08
1971109 PHOENIX-1971109 Datasheet
726Kb / 17P
PCB connector - SMSTB 2,5/ 6-STF-5,08
1971125 PHOENIX-1971125 Datasheet
726Kb / 17P
PCB connector - SMSTB 2,5/ 8-STF-5,08
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com