công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1955895 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1955895 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1955895
tải về  1955895 tải về
kích thước tập tin   1786.6 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện CCVA 2,5/ 6-G-5,08 P26THR - PCB header

1955895 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1955895 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1955895
tải về  1955895 Click to download

kích thước tập tin   1786.6 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện CCVA 2,5/ 6-G-5,08 P26THR - PCB header

1955895 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1955895 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 12 A, rated voltage
(III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Pin, number of potentials: 6, number of rows:
1, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: CCVA 2,5/..-G, pitch: 5.08
mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.6 mm, number of
solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, Pin connector pattern
alignment: Standard, locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in
cardboard, For user information and design recommendations for through-hole reflow
technology, go to: Downloads

Your advantages
• Designed for integration into the SMT soldering process
• Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
• Closed contour for optimum stability of the plug-in connection




Số phần tương tự - 1955895

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1955890000 WEIDMULLER-1955890000 Datasheet
420Kb / 6P
BLZP 5.00HC/16/180F SN BK BX
More results


Mô tả tương tự - 1955895

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1955853 PHOENIX-1955853 Datasheet
630Kb / 15P
CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THR
1955866 PHOENIX-1955866 Datasheet
133Kb / 5P
CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR
1955905 PHOENIX-1955905 Datasheet
133Kb / 5P
CCVA 2,5/ 7-G-5,08 P26THR
1955921 PHOENIX-1955921 Datasheet
133Kb / 5P
CCVA 2,5/ 9-G-5,08 P26THR
1955918 PHOENIX-1955918 Datasheet
1Mb / 28P
PCB header - CCVA 2,5/ 8-G-5,08 P26THR
Jan 3, 2023
1955963 PHOENIX-1955963 Datasheet
1Mb / 27P
PCB header - CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32
Jan 4, 2023
1955976 PHOENIX-1955976 Datasheet
1Mb / 27P
PCB header - CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32
Jan 3, 2023
1955992 PHOENIX-1955992 Datasheet
1Mb / 27P
CCVA 2,5/ 5-G-5,08 P26THRR56 - PCB header
1956098 PHOENIX-1956098 Datasheet
359Kb / 11P
CCVA 2,5/ 3-G-5,08 RNP26THR - PCB header
1956124 PHOENIX-1956124 Datasheet
359Kb / 11P
CCVA 2,5/ 6-G-5,08 RNP26THR - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com