công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PESD24VV1BL bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PESD24VV1BL Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PESD24VV1BL
tải về  PESD24VV1BL tải về
kích thước tập tin   197.58 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Bidirectional ESD protection diode

PESD24VV1BL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PESD24VV1BL Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PESD24VV1BL
tải về  PESD24VV1BL Click to download

kích thước tập tin   197.58 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Bidirectional ESD protection diode

PESD24VV1BL bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PESD24VV1BL Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
ESD protection device in a leadless ultra small DFN1006-2 (SOD882) Surface-Mounted
Device (SMD) plastic package, designed to protect one single line from the damage caused by
ElectroStatic discharge (ESD) and other transients.
2. Features and benefits
• Reverse stand-off voltage: VRWM = 24 V
• Low clamping voltage: VCL = 33 V at IPP = 3.5 A
• ESD protection up to 30 kV (IEC 61000-4-2)
• ESD protection up to 30 kV (ISO 10605: C = 330 pF, R = 330 Ω)
• Ultra low leakage current: IRM < 1 nA
3. Applications
ESD protection for low-speed interfaces in communication, consumer and computing devices
• USB Type-C, CC and SBU lines




Số phần tương tự - PESD24VV1BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD24VV1BLS NEXPERIA-PESD24VV1BLS Datasheet
230Kb / 11P
Bidirectional ESD protection diode
3 June 2022
More results


Mô tả tương tự - PESD24VV1BL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD1IVN24L-Q NEXPERIA-PESD1IVN24L-Q Datasheet
198Kb / 11P
Bidirectional ESD protection diode
7 March 2023
PESD1IVN27L-Q NEXPERIA-PESD1IVN27L-Q Datasheet
216Kb / 11P
Bidirectional ESD protection diode
7 March 2023
PESD5V0S1BB-Q NEXPERIA-PESD5V0S1BB-Q Datasheet
208Kb / 11P
Bidirectional ESD protection diode
10 June 2022
PESD27VV1BA NEXPERIA-PESD27VV1BA Datasheet
265Kb / 11P
Bidirectional ESD protection diode
25 June 2019
PESD3V3T1BLS NEXPERIA-PESD3V3T1BLS Datasheet
228Kb / 11P
Bidirectional ESD protection diode
8 February 2021
PESD3V3T1BLD NEXPERIA-PESD3V3T1BLD Datasheet
264Kb / 12P
Bidirectional ESD protection diode
21 November 2018
PESD5V0S1BLD NEXPERIA-PESD5V0S1BLD Datasheet
279Kb / 11P
Bidirectional ESD protection diode
11 October 2018
PESD18VF1BBL NEXPERIA-PESD18VF1BBL Datasheet
207Kb / 11P
Bidirectional ESD protection diode
25 July 2023
PESD24VV1BLS NEXPERIA-PESD24VV1BLS Datasheet
230Kb / 11P
Bidirectional ESD protection diode
3 June 2022
PESD30VF1BBL NEXPERIA-PESD30VF1BBL Datasheet
209Kb / 11P
Bidirectional ESD protection diode
25 July 2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com