công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD8891CY-A bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

UPD8891CY-A Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện UPD8891CY-A
tải về  UPD8891CY-A tải về
kích thước tập tin   442.09 Kbytes
Page   34 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS INTEGRATED CIRCUIT

UPD8891CY-A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
UPD8891CY-A Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD8891CY-A
tải về  UPD8891CY-A Click to download

kích thước tập tin   442.09 Kbytes
Page   34 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS INTEGRATED CIRCUIT

UPD8891CY-A bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


UPD8891CY-A Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Valid photocell : (5340+5340) pixels × 3 + 2670 pixels × 3
• Photocell pitch : 5.25 μ m (1200 dpi), 10.5 μ m (300 dpi)
• Photocell size : 5.25 × 5.25 μ m2 (1200 dpi), 10.5 × 8 μ m2 (300 dpi)
• Line spacing : [1200 dpi sensor]
52.5 μ m (10 lines) Red line - Green line, Green line - Blue line
10.5 μm (2 lines) Odd line – Even line (for each color)
[300 dpi sensor]
42 μ m (4 lines) Red line - Green line, Green line - Blue line
• Color filter : Primary colors (red, green and blue), pigment filter (with light resistance 107 lx•hour)
• Resolution : 48 dot/mm A4 (210 × 297 mm) size (shorter side)
: 1200 dpi US letter (8.5” × 11”) size (shorter side)
• Drive clock level : CMOS output under 5 V operation
• Data rate : 5 MHz Max.
• Power supply : +12 V
• On-chip circuits : Reset feed-through level clamp circuits
:: Voltage amplifiers




Số phần tương tự - UPD8891CY-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPD8891CY NEC-UPD8891CY Datasheet
297Kb / 32P
(5340 x 5340) PIXELS x 3 2670 PIXELS x 3 COLOR CCD LINEAR IMAGE SENSOR
More results


Mô tả tương tự - UPD8891CY-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPD720122 NEC-UPD720122 Datasheet
650Kb / 82P
MOS Integrated Circuit
UPD720110 NEC-UPD720110 Datasheet
405Kb / 32P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD703130 NEC-UPD703130 Datasheet
601Kb / 72P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16874 NEC-UPD16874 Datasheet
218Kb / 19P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16601 NEC-UPD16601 Datasheet
98Kb / 13P
MOS Integrated Circuit
UPD65881GB-P02 NEC-UPD65881GB-P02 Datasheet
76Kb / 8P
MOS Integrated Circuit
UPD121W18AT1F NEC-UPD121W18AT1F Datasheet
265Kb / 16P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD121A10 NEC-UPD121A10 Datasheet
214Kb / 10P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
UPD166021T1F RENESAS-UPD166021T1F Datasheet
382Kb / 25P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
PD166105GS RENESAS-PD166105GS_15 Datasheet
134Kb / 17P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com