công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PESD15VW1BCSF bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PESD15VW1BCSF Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PESD15VW1BCSF
tải về  PESD15VW1BCSF tải về
kích thước tập tin   152.29 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode

PESD15VW1BCSF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PESD15VW1BCSF Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PESD15VW1BCSF
tải về  PESD15VW1BCSF Click to download

kích thước tập tin   152.29 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode

PESD15VW1BCSF bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PESD15VW1BCSF Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
Extremely low capacitance bidirectional ElectroStatic Discharge (ESD) protection diode, part of the
TrEOS protection family. This device is housed in a DSN0603-2 (SOD962-2) leadless ultra-small
Surface-Mounted Device (SMD) package designed to protect one signal line from the damage
caused by ESD and other transients.
2. Features and benefits
• Bidirectional ESD protection of one line
• VRWM = 15 V device
• Extremely high surge robustness of 20 A at 8/20 pulse
• Extremely low diode capacitance, Cd = 0.45 pF typical
• Extremely low clamping voltage to protect sensitive I/Os
• Extremely low inductance protection path to ground
• ESD protection up to ±30 kV according to IEC 61000-4-2
• Ultra-small SMD package
3. Applications
• Cellular handsets and accessories
• Portable electronics
• Communication systems
• Computers and peripherals
• USB3.2 and HDMI2.0 data lines




Số phần tương tự - PESD15VW1BCSF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD15VW1ACSF NEXPERIA-PESD15VW1ACSF Datasheet
156Kb / 7P
Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
19 January 2022
PESD15VW1UCSF NEXPERIA-PESD15VW1UCSF Datasheet
156Kb / 7P
Extremely low capacitance unidirectional ESD protection diode
25 January 2022
More results


Mô tả tương tự - PESD15VW1BCSF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PESD5V0F1BSF PHILIPS-PESD5V0F1BSF_15 Datasheet
356Kb / 12P
Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rev. 1-10 December 2012
PESD5V0X1BCL PHILIPS-PESD5V0X1BCL_15 Datasheet
400Kb / 12P
Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
Rev. 1-12 March 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD5V0F1BSF NEXPERIA-PESD5V0F1BSF Datasheet
239Kb / 13P
Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
PESD5V0X1BCAL-Q NEXPERIA-PESD5V0X1BCAL-Q Datasheet
215Kb / 10P
Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
1 June 2022
PESD2V0Y1BSF NEXPERIA-PESD2V0Y1BSF Datasheet
1Mb / 15P
Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
1 March 2021
PESD2V5Y1BSF NEXPERIA-PESD2V5Y1BSF Datasheet
603Kb / 14P
Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
8 April 2021
PESD3V3R1BSF NEXPERIA-PESD3V3R1BSF Datasheet
152Kb / 7P
Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
12 March 2021
PESD3V6Z1BCSF NEXPERIA-PESD3V6Z1BCSF Datasheet
699Kb / 16P
Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
2 March 2021
PESD15VW1ACSF NEXPERIA-PESD15VW1ACSF Datasheet
156Kb / 7P
Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
19 January 2022
PESD5V5HS2-SF NEXPERIA-PESD5V5HS2-SF Datasheet
192Kb / 10P
Extremely low capacitance bidirectional ESD protection diode
23 May 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com