công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD5741T6J-E4 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

UPD5741T6J-E4 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện UPD5741T6J-E4
tải về  UPD5741T6J-E4 tải về
kích thước tập tin   201.1 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS ANALOG INTEGRATED CIRCUIT

UPD5741T6J-E4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
UPD5741T6J-E4 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD5741T6J-E4
tải về  UPD5741T6J-E4 Click to download

kích thước tập tin   201.1 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS ANALOG INTEGRATED CIRCUIT

UPD5741T6J-E4 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


UPD5741T6J-E4 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Low Noise : NV = −101 dBV TYP. @ VDD = 2 V, Cin = 3 pF, RL = 2.2 kΩ
: NV = −102 dBV TYP. @ VDD = 2 V, Cin = 5 pF, RL = 2.2 kΩ
• High Gain : GV = +6.5 dB TYP. @ VDD = 2 V, Cin = 3 pF, RL = 2.2 kΩ
: GV = +8.5 dB TYP. @ VDD = 2 V, Cin = 5 pF, RL = 2.2 kΩ
• Low Consumption Current : IDD = 250 μA TYP. @ VDD = 2 V, RL = 2.2 kΩ
• Built-in the capacitor for RF noise immunity
• High ESD voltage
• 3-pin thin-type lead-less minimold (1.2 × 1.0 × 0.33 mm)




Số phần tương tự - UPD5741T6J-E4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
UPD5740T6N RENESAS-UPD5740T6N Datasheet
403Kb / 22P
SiGe BiCMOS INTEGRATED CIRCUIT
2009
UPD5740T6N-E2 RENESAS-UPD5740T6N-E2 Datasheet
403Kb / 22P
SiGe BiCMOS INTEGRATED CIRCUIT
2009
UPD5740T6N-E2-A RENESAS-UPD5740T6N-E2-A Datasheet
403Kb / 22P
SiGe BiCMOS INTEGRATED CIRCUIT
2009
UPD5742T6J RENESAS-UPD5742T6J Datasheet
200Kb / 9P
MOS ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2009
UPD5742T6J-E4 RENESAS-UPD5742T6J-E4 Datasheet
200Kb / 9P
MOS ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2009
More results


Mô tả tương tự - UPD5741T6J-E4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPD720110 NEC-UPD720110 Datasheet
405Kb / 32P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16874 NEC-UPD16874 Datasheet
218Kb / 19P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16601 NEC-UPD16601 Datasheet
98Kb / 13P
MOS Integrated Circuit
UPD65881GB-P02 NEC-UPD65881GB-P02 Datasheet
76Kb / 8P
MOS Integrated Circuit
UPD121W18AT1F NEC-UPD121W18AT1F Datasheet
265Kb / 16P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD121A10 NEC-UPD121A10 Datasheet
214Kb / 10P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
UPD166021T1F RENESAS-UPD166021T1F Datasheet
382Kb / 25P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD5729T6J RENESAS-UPD5729T6J Datasheet
288Kb / 9P
MOS ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2008
UPD5742T6J RENESAS-UPD5742T6J Datasheet
200Kb / 9P
MOS ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2009
UPD5747T6J RENESAS-UPD5747T6J Datasheet
197Kb / 8P
MOS ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2009
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com