công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PESD3V3X4UHC bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PESD3V3X4UHC Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PESD3V3X4UHC
tải về  PESD3V3X4UHC tải về
kích thước tập tin   268.92 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 4-fold ESD protection array for high-speed interfaces

PESD3V3X4UHC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PESD3V3X4UHC Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PESD3V3X4UHC
tải về  PESD3V3X4UHC Click to download

kích thước tập tin   268.92 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 4-fold ESD protection array for high-speed interfaces

PESD3V3X4UHC bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PESD3V3X4UHC Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
4-fold unidirectional ElectroStatic Discharge (ESD) protection array designed to protect up to four
lines from the damage caused by ESD and other transients.
The device is housed in a leadless extremely thin small DFN1308-6 (SOT8006) Surface-Mounted
Device (SMD) plastic package.
2. Features and benefits
• Unidirectional ESD protection of up to 4 lines
• Very high surge robustness; IPP = 14.2 A (average measured) for 8/20 μs pulse
• Very low clamping voltage: VCL = 3.7 V typ. for 11 A 8/20 μs pulse
• ESD protection up to 25 kV
• Very low dynamic resistance Rdyn = 0.15 Ω (TLP)
3. Applications
ESD protection for high-speed interfaces in portable communication, consumer devices and
computing devices.




Số phần tương tự - PESD3V3X4UHC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD3V3X4UHM NEXPERIA-PESD3V3X4UHM Datasheet
267Kb / 11P
4-fold ESD protection array for SD-card protection
12 February 2019
PESD3V3X4UHMYL NEXPERIA-PESD3V3X4UHMYL Datasheet
267Kb / 11P
4-fold ESD protection array for SD-card protection
12 February 2019
More results


Mô tả tương tự - PESD3V3X4UHC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPD4E004 TI-TPD4E004 Datasheet
422Kb / 12P
4-CHANNEL ESD-PROTECTION ARRAY FOR HIGH-SPEED DATA INTERFACES
logo
NXP Semiconductors
IP4242CZ6 NXP-IP4242CZ6 Datasheet
59Kb / 9P
ESD protection for high-speed interfaces
Rev. 01-12 March 2009
IP4282CZ6 NXP-IP4282CZ6 Datasheet
59Kb / 9P
ESD protection for high-speed interfaces
Rev. 01-30 March 2009
logo
Texas Instruments
TPD4E004 TI-TPD4E004_1 Datasheet
366Kb / 11P
4-CHANNEL ESD-PROTECTION ARRAY FOR HIGH-SPEED DATA INTERFACES
TPD4E004 TI-TPD4E004_2 Datasheet
185Kb / 9P
4-CHANNEL ESD-PROTECTION ARRAY FOR HIGH-SPEED DATA INTERFACES
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SBESD9N5C SECOS-SBESD9N5C Datasheet
286Kb / 3P
ESD Protection for high-speed interfaces
KS05UL5 SECOS-KS05UL5_15 Datasheet
313Kb / 3P
ESD Protection for high-speed interfaces
logo
NXP Semiconductors
IP4282CZ6 PHILIPS-IP4282CZ6_15 Datasheet
59Kb / 9P
ESD protection for high-speed interfaces
Rev. 01-30 March 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
PESD3V3L4BHC NEXPERIA-PESD3V3L4BHC Datasheet
289Kb / 11P
4-fold bidirectional ESD protection array
7 June 2019
PESD3V3X4UHM NEXPERIA-PESD3V3X4UHM Datasheet
267Kb / 11P
4-fold ESD protection array for SD-card protection
12 February 2019
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com