công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PQ025EZ5MZZ bảng dữ liệu (PDF) - Sharp Corporation

PQ025EZ5MZZ Datasheet PDF - Sharp Corporation
tên linh kiện PQ025EZ5MZZ
tải về  PQ025EZ5MZZ tải về
kích thước tập tin   128.0 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators

PQ025EZ5MZZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PQ025EZ5MZZ Datasheet PDF - Sharp Corporation

tên linh kiện PQ025EZ5MZZ
tải về  PQ025EZ5MZZ Click to download

kích thước tập tin   128.0 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators

PQ025EZ5MZZ bảng dữ liệu (HTML) - Sharp Corporation


PQ025EZ5MZZ Thông tin chi tiết sản phẩm

SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators

■ Features
● Low voltage operation (Minimum operating voltage: 2.35V)
   2.5V input → available 1.5 to 1.8V
● Low dissipation current
   Dissipation current at no load : MAX. 2mA
   Output OFF-state dissipation current: MAX. 5µA
● Built-in overcurrent protection and overheat protection
   functions

■ Applications
● Peripheral equipment of personal computers
● Power supplies for various electronic equipment such as
   DVD player or STB




Số phần tương tự - PQ025EZ5MZZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sharp Corporation
PQ025EZ5MZZ SHARP-PQ025EZ5MZZ Datasheet
129Kb / 11P
SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators
PQ025EZ5MZZH SHARP-PQ025EZ5MZZH Datasheet
262Kb / 10P
Compact Surface Mount type Low Power-Loss Voltage Regulators
More results


Mô tả tương tự - PQ025EZ5MZZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
RXXLD10 UTC-RXXLD10 Datasheet
126Kb / 10P
LOW VOLTAGE OPERATION LOW POWER-LOSS VOLTAGE REGULATORS
logo
Sharp Corporation
PQ015YZ5MZ SHARP-PQ015YZ5MZ Datasheet
99Kb / 8P
Low Voltage Operation, Low Power-Loss Voltage Regulators (SC-63 Package)
PQXXXEH01ZXH SHARP-PQXXXEH01ZXH Datasheet
188Kb / 6P
Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators
PQXXXEH02ZXH SHARP-PQXXXEH02ZXH Datasheet
237Kb / 6P
Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators
PQXXXEZ1HZXH SHARP-PQXXXEZ1HZXH Datasheet
205Kb / 8P
Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators
PQXXXEZ5MZ SHARP-PQXXXEZ5MZ Datasheet
129Kb / 11P
SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators
PQXXXFZ5MZ SHARP-PQXXXFZ5MZ Datasheet
119Kb / 10P
Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators (SC-63)
PQ070XZ5MZ SHARP-PQ070XZ5MZ Datasheet
89Kb / 8P
SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-loss Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
R15LD10 UTC-R15LD10_10 Datasheet
439Kb / 10P
LOW VOLTAGE OPERATION LOW POWER-LOSS VOLTAGE REGULATORS
RXXLD10 UTC-RXXLD10_15 Datasheet
453Kb / 11P
LOW VOLTAGE OPERATION LOW POWER-LOSS VOLTAGE REGULATORS
More results




Giới thiệu về Sharp Corporation


Sharp Corporation là một công ty điện tử Nhật Bản được thành lập vào năm 1912.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử tiêu dùng, như TV LCD, thiết bị gia dụng và các tấm pin mặt trời, cũng như các sản phẩm công nghiệp như màn hình LCD, pin mặt trời và các thành phần điện tử.
Sharp có một lịch sử đổi mới lâu dài và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến như màn hình có độ phân giải cao, giải pháp năng lượng tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo.
Công ty có hoạt động tại một số quốc gia và là một trong những nhà sản xuất điện tử hàng đầu trên thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com