công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1407343 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1407343 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1407343
tải về  1407343 tải về
kích thước tập tin   721.7 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL - Network cable

1407343 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1407343 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1407343
tải về  1407343 Click to download

kích thước tập tin   721.7 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL - Network cable

1407343 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1407343 Thông tin chi tiết sản phẩm

Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded,
Plug straight M12, coding: D SPEEDCON / IP65, on Plug straight M12, coding: D SPEEDCON /
IP65, cable length: 5 m, For railway applications

Your advantages
• Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
• Securely locked by special vibration brake
• Resistant to temperature influences – tested for an extended temperature range and for resistance to temperature shocks
• Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference




Số phần tương tự - 1407343

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1407340 PHOENIX-1407340 Datasheet
291Kb / 25P
Network cable - NBC-MSD/ 5,0-937 SCO RAIL
09/11/2020
1407341 PHOENIX-1407341 Datasheet
290Kb / 25P
Network cable - NBC-MSD/10,0-937 SCO RAIL
09/11/2020
1407342 PHOENIX-1407342 Datasheet
721Kb / 25P
NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - Network cable
1407344 PHOENIX-1407344 Datasheet
1,003Kb / 27P
NBC-M 8MS/ 1,0-93B - Network cable
1407345 PHOENIX-1407345 Datasheet
1,006Kb / 27P
NBC-M 8MS/ 2,0-93B - Network cable
More results


Mô tả tương tự - 1407343

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1411506 PHOENIX-1411506 Datasheet
129Kb / 7P
Network cable - NBC-MSD/ 5,0-93K SCO
1411532 PHOENIX-1411532 Datasheet
117Kb / 6P
Network cable - NBC-MSD/ 5,0-93K/MSD SCO
1407340 PHOENIX-1407340 Datasheet
291Kb / 25P
Network cable - NBC-MSD/ 5,0-937 SCO RAIL
09/11/2020
1407341 PHOENIX-1407341 Datasheet
290Kb / 25P
Network cable - NBC-MSD/10,0-937 SCO RAIL
09/11/2020
1407378 PHOENIX-1407378 Datasheet
579Kb / 17P
Network cable - NBC-MSD/ 5,0-93E/MSD SCO
Jan 11, 2023
1408706 PHOENIX-1408706 Datasheet
532Kb / 17P
NBC-MSD-MSD SCO/.../... - Network cable
1407339 PHOENIX-1407339 Datasheet
1Mb / 39P
NBC-MSD/ 2,0-937 SCO RAIL - Network cable
1407342 PHOENIX-1407342 Datasheet
721Kb / 25P
NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - Network cable
1412178 PHOENIX-1412178 Datasheet
1Mb / 44P
NBC-MSD SCO RAIL/.../... - Network cable
1412177 PHOENIX-1412177 Datasheet
758Kb / 28P
NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../... - Network cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com