công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC3G07DP-Q100 bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

74HC3G07DP-Q100 Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện 74HC3G07DP-Q100
tải về  74HC3G07DP-Q100 tải về
kích thước tập tin   209.18 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Triple buffer with open-drain outputs

74HC3G07DP-Q100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74HC3G07DP-Q100 Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74HC3G07DP-Q100
tải về  74HC3G07DP-Q100 Click to download

kích thước tập tin   209.18 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Triple buffer with open-drain outputs

74HC3G07DP-Q100 bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


74HC3G07DP-Q100 Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
The 74HC3G07-Q100; 74HCT3G07-Q100 is a triple buffer with open-drain outputs. Inputs include
clamp diodes that enable the use of current limiting resistors to interface inputs to voltages in
excess of VCC.
This product has been qualified to the Automotive Electronics Council (AEC) standard Q100
(Grade 1) and is suitable for use in automotive applications.
2. Features and benefits
• Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100 (Grade 1)
• Specified from -40 °C to +85 °C and from -40 °C to +125 °C
• Input levels:
• For 74HC3G07-Q100: CMOS level
• For 74HCT3G07-Q100: TTL level
• Complies with JEDEC standard no. 7 A
• Wide supply voltage range from 2.0 V to 6.0 V
• High noise immunity
• Low power dissipation
• Balanced propagation delays
• ESD protection:
• MIL-STD-883, method 3015 exceeds 2000 V
• HBM JESD22-A114F exceeds 2000 V
• MM JESD22-A115-A exceeds 200 V (C = 200 pF, R = 0 Ω)
• Multiple package options




Số phần tương tự - 74HC3G07DP-Q100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC3G07DP-Q100 NEXPERIA-74HC3G07DP-Q100 Datasheet
210Kb / 12P
Triple buffer with open-drain outputs
74HC3G07DP-Q100 NEXPERIA-74HC3G07DP-Q100 Datasheet
733Kb / 13P
Triple buffer with open-drain outputs
Rev. 2 11 December 2013
More results


Mô tả tương tự - 74HC3G07DP-Q100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC3G07 TI-SN74LVC3G07 Datasheet
342Kb / 13P
TRIPLE BUFFER / DRIVER WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
logo
ON Semiconductor
NL37WZ07 ONSEMI-NL37WZ07 Datasheet
81Kb / 8P
Triple Buffer with Open Drain Outputs
August, 2003 ??Rev. 2
NL37WZ07 ONSEMI-NL37WZ07_06 Datasheet
71Kb / 5P
Triple Buffer with Open Drain Outputs
April, 2006 ??Rev. 5
logo
NXP Semiconductors
74HC3G07 NXP-74HC3G07 Datasheet
91Kb / 13P
Triple buffer with open-drain outputs
Rev. 02-12 May 2009
logo
ON Semiconductor
NL37WZ07 ONSEMI-NL37WZ07_12 Datasheet
108Kb / 5P
Triple Buffer with Open Drain Outputs
April, 2012 ??Rev. 8
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT3G07 PHILIPS-74HC_HCT3G07_15 Datasheet
185Kb / 14P
Triple buffer with open-drain outputs
Rev. 4-16 December 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC3G07-Q100 NEXPERIA-74HC3G07-Q100 Datasheet
210Kb / 12P
Triple buffer with open-drain outputs
logo
ON Semiconductor
NL37WZ07 ONSEMI-NL37WZ07_V01 Datasheet
158Kb / 11P
Triple Buffer with Open Drain Outputs
March, 2022 - Rev. 10
logo
Diodes Incorporated
74LVC3G07 DIODES-74LVC3G07 Datasheet
545Kb / 8P
TRIPLE BUFFER WITH OPEN DRAIN OUTPUTS
November 2022 Rev. 2 - 2
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT3G07 NEXPERIA-74HCT3G07 Datasheet
209Kb / 12P
Triple buffer with open-drain outputs
Rev. 5 - 24 January 2019
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com