công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC79L15J-T-A bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

UPC79L15J-T-A Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện UPC79L15J-T-A
tải về  UPC79L15J-T-A tải về
kích thước tập tin   861.59 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT

UPC79L15J-T-A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
UPC79L15J-T-A Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPC79L15J-T-A
tải về  UPC79L15J-T-A Click to download

kích thước tập tin   861.59 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT

UPC79L15J-T-A bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


UPC79L15J-T-A Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Output current : 100 mA
• On-chip some protection circuits
(over current protection, thermal shut down)
• Low noise : 31 μV r.m.s. (μ PC79L05)
• High ripple rejection : 85 dB (μ PC79L05)
• TO-92 package




Số phần tương tự - UPC79L15J-T-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPC79L15J NEC-UPC79L15J Datasheet
286Kb / 10P
THREE TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS????
More results


Mô tả tương tự - UPC79L15J-T-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPC1225H NEC-UPC1225H Datasheet
391Kb / 17P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC1270H NEC-UPC1270H Datasheet
729Kb / 16P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC1883 NEC-UPC1883 Datasheet
229Kb / 4P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC37M31 NEC-UPC37M31 Datasheet
86Kb / 11P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
California Eastern Labs
UPC3226TB CEL-UPC3226TB Datasheet
416Kb / 13P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
NEC
UPC1227V NEC-UPC1227V Datasheet
599Kb / 6P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
PC1470 RENESAS-PC1470_15 Datasheet
183Kb / 8P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC177GR-9LG RENESAS-UPC177GR-9LG Datasheet
314Kb / 12P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2007
UPC317 RENESAS-UPC317 Datasheet
345Kb / 10P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2000
UPC339 RENESAS-UPC339 Datasheet
236Kb / 13P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
1997
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com