công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPB1513TU bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

UPB1513TU Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện UPB1513TU
tải về  UPB1513TU tải về
kích thước tập tin   322.77 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện BIPOLAR DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT

UPB1513TU Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
UPB1513TU Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPB1513TU
tải về  UPB1513TU Click to download

kích thước tập tin   322.77 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện BIPOLAR DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT

UPB1513TU bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


UPB1513TU Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Operating frequency : fin = 5 to 13 GHz
• Low current consumption : ICC = 48 mA @ VCC = 5.0 V
• High-density surface mounting : 8-pin lead-less minimold
• Supply voltage : VCC = 4.5 to 5.5 V
• Division ratio : 4




Số phần tương tự - UPB1513TU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
UPB1513TU ETC1-UPB1513TU Datasheet
549Kb / 10P
FOR SATELLITE COMMUNICATIONS DIVIDE BY 4 PRESCALER IC FOR SATELLITE COMMUNICATIONS
UPB1513TU-E2 ETC1-UPB1513TU-E2 Datasheet
549Kb / 10P
FOR SATELLITE COMMUNICATIONS DIVIDE BY 4 PRESCALER IC FOR SATELLITE COMMUNICATIONS
UPB1513TU-E2-A ETC1-UPB1513TU-E2-A Datasheet
549Kb / 10P
FOR SATELLITE COMMUNICATIONS DIVIDE BY 4 PRESCALER IC FOR SATELLITE COMMUNICATIONS
More results


Mô tả tương tự - UPB1513TU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
UPB1007K RENESAS-UPB1007K Datasheet
510Kb / 29P
BIPOLAR ANALOG DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
2002
UPB1008K RENESAS-UPB1008K Datasheet
367Kb / 27P
BIPOLAR ANALOG DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
2003
UPB1009K RENESAS-UPB1009K Datasheet
432Kb / 31P
BIPOLAR ANALOG DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
2004
UPB1508GV RENESAS-UPB1508GV Datasheet
205Kb / 14P
BIPOLAR DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
1996
UPB1509GV RENESAS-UPB1509GV Datasheet
246Kb / 18P
BIPOLAR DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
1996
UPB1510GV RENESAS-UPB1510GV Datasheet
308Kb / 15P
BIPOLAR DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
2003
UPB1511TB RENESAS-UPB1511TB Datasheet
215Kb / 10P
BIPOLAR DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
2000
UPB1512TU RENESAS-UPB1512TU Datasheet
333Kb / 14P
BIPOLAR DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
2005
UPB1514TU RENESAS-UPB1514TU Datasheet
327Kb / 14P
BIPOLAR DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
2005
UPB587G RENESAS-UPB587G Datasheet
201Kb / 10P
BIPOLAR DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
1988
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com