công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74VHCT02 bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

74VHCT02 Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện 74VHCT02
tải về  74VHCT02 tải về
kích thước tập tin   225.7 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad 2-input NOR gate

74VHCT02 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74VHCT02 Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74VHCT02
tải về  74VHCT02 Click to download

kích thước tập tin   225.7 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad 2-input NOR gate

74VHCT02 bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


74VHCT02 Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
The 74VHC02; 74VHCT02 are high-speed Si-gate CMOS devices and are pin compatible with
Low-power Schottky TTL (LSTTL). They are specified in compliance with JEDEC standard No. 7-A.
The 74VHC02; 74VHCT02 provide a quad 2-input NOR function.
2. Features and benefits
• Balanced propagation delays
• All inputs have a Schmitt-trigger action
• Inputs accept voltages higher than VCC
• Input levels:
• The 74VHC02 operates with CMOS input level
• The 74VHCT02 operates with TTL input level
• ESD protection:
• HBM JESD22-A114E exceeds 2000 V
• MM JESD22-A115-A exceeds 200 V
• CDM JESD22-C101C exceeds 1000 V
• Multiple package options
• Specified from -40 °C to +85 °C and from -40 °C to +125 °C




Số phần tương tự - 74VHCT02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VHCT02 STMICROELECTRONICS-74VHCT02 Datasheet
53Kb / 7P
QUAD 2-INPUT NOR GATE
Aug-1999
logo
Nexperia B.V. All right...
74VHCT02-Q100 NEXPERIA-74VHCT02-Q100 Datasheet
703Kb / 15P
Quad 2-input NOR gate
logo
STMicroelectronics
74VHCT02A STMICROELECTRONICS-74VHCT02A Datasheet
53Kb / 7P
QUAD 2-INPUT NOR GATE
Aug-1999
74VHCT02A STMICROELECTRONICS-74VHCT02A Datasheet
220Kb / 11P
QUAD 2-INPUT NOR GATE
16-Dec-2004
74VHCT02AM STMICROELECTRONICS-74VHCT02AM Datasheet
53Kb / 7P
QUAD 2-INPUT NOR GATE
Aug-1999
More results


Mô tả tương tự - 74VHCT02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54AC02 NSC-54AC02 Datasheet
111Kb / 6P
Quad 2-Input NOR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10102 ONSEMI-MC10102 Datasheet
101Kb / 5P
Quad 2-Input NOR Gate
1996 REV 5
logo
NXP Semiconductors
74F02 PHILIPS-74F02 Datasheet
99Kb / 11P
Quad 2-input NOR gate
1990 Oct 04
74HC02 PHILIPS-74HC02 Datasheet
28Kb / 5P
Quad 2-input NOR gate
December 1990
logo
STMicroelectronics
74VHC02 STMICROELECTRONICS-74VHC02 Datasheet
164Kb / 8P
QUAD 2-INPUT NOR GATE
Jun-2001
logo
Fairchild Semiconductor
74ACTQ02 FAIRCHILD-74ACTQ02 Datasheet
80Kb / 7P
Quad 2-Input NOR Gate
74F02 FAIRCHILD-74F02 Datasheet
47Kb / 4P
Quad 2-Input NOR Gate
logo
Texas Instruments
CD74AC02 TI-CD74AC02 Datasheet
33Kb / 5P
Quad 2-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC02F TOSHIBA-TC74VHC02F_07 Datasheet
255Kb / 9P
Quad 2-Input NOR Gate
TC4001BP TOSHIBA-TC4001BP_07 Datasheet
250Kb / 9P
Quad 2 Input NOR Gate
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com