công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2175222121 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

2175222121 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 2175222121
tải về  2175222121 tải về
kích thước tập tin   75.54 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện MIZU-P25 M-M 450MM 0.5 SQMM LEAD BK Sn

2175222121 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2175222121 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 2175222121
tải về  2175222121 Click to download

kích thước tập tin   75.54 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện MIZU-P25 M-M 450MM 0.5 SQMM LEAD BK Sn

2175222121 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Số phần tương tự - 2175222121

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
217522 MOLEX-217522 Datasheet
659Kb / 3P
Pre-Crimped Leads
2022.07 Rev. 13
217522 MOLEX11-217522 Datasheet
659Kb / 3P
Pre-Crimped Leads
Rev. 13
More results


Mô tả tương tự - 2175222121

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
2147631125 MOLEX-2147631125 Datasheet
136Kb / 1P
MICROFIT 3.0 M-S 450MM 18AWG LEAD BK Sn
2020/05/14
2175211121 MOLEX-2175211121 Datasheet
76Kb / 1P
MIZU-P25 F-S 75MM 0.5 SQMM LEAD BK Sn
2021/01/19
2178422121 MOLEX-2178422121 Datasheet
75Kb / 1P
MIZU-P25 M-M 75MM 20 AWG LEAD UL RD Sn
2021/01/19
2147621125 MOLEX-2147621125 Datasheet
140Kb / 1P
MICROFIT 3.0 M-M 450MM 18AWG LEAD BK Sn
2020/05/14
2147631205 MOLEX-2147631205 Datasheet
137Kb / 1P
MICROFIT 3.0 M-S 450MM 22AWG LEAD BK Au
2020/07/10
2175231125 MOLEX-2175231125 Datasheet
78Kb / 1P
MIZU-P25 M-S 450MM 0.5 SQMM LEAD BK Sn
2021/01/19
2178401122 MOLEX-2178401122 Datasheet
79Kb / 1P
MIZU-P25 F-F 150MM 20 AWG LEAD UL BK Sn
2021/01/19
2178411124 MOLEX-2178411124 Datasheet
76Kb / 1P
MIZU-P25 F-S 300MM 20 AWG LEAD UL BK Sn
2021/01/19
2178432121 MOLEX-2178432121 Datasheet
78Kb / 1P
MIZU-P25 M-S 75MM 20 AWG LEAD UL RD Sn
2021/02/16
2175201121 MOLEX-2175201121 Datasheet
83Kb / 1P
MIZU-P25 F-F 75MM 0.5 SQMM LEAD BK Sn
2021/01/19
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com