công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2163011111 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

2163011111 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 2163011111
tải về  2163011111 tải về
kích thước tập tin   83.99 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện MX150 F-S 450MM 16 AWG LEADS BK Sn

2163011111 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2163011111 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 2163011111
tải về  2163011111 Click to download

kích thước tập tin   83.99 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện MX150 F-S 450MM 16 AWG LEADS BK Sn

2163011111 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Số phần tương tự - 2163011111

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
2163011101 MOLEX-2163011101 Datasheet
83Kb / 1P
SEE TABLE
2021/01/06
2163011102 MOLEX-2163011102 Datasheet
83Kb / 1P
SEE TABLE
2021/01/06
2163011103 MOLEX-2163011103 Datasheet
83Kb / 1P
SEE TABLE
2021/01/06
2163011104 MOLEX-2163011104 Datasheet
83Kb / 1P
SEE TABLE
2021/01/06
2163011105 MOLEX-2163011105 Datasheet
83Kb / 1P
SEE TABLE
2021/01/06
More results


Mô tả tương tự - 2163011111

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
2163011213 MOLEX-2163011213 Datasheet
83Kb / 1P
MX150 F-S 225MM 16 AWG LEADS BK Au
2021/01/06
2163011225 MOLEX-2163011225 Datasheet
83Kb / 1P
MX150 F-S 450MM 14 AWG LEADS BK Au
2021/01/06
2163012213 MOLEX-2163012213 Datasheet
83Kb / 1P
MX150 F-S 225MM 16 AWG LEADS RD Au
2021/01/06
2163012216 MOLEX-2163012216 Datasheet
83Kb / 1P
MX150 F-S 600MM 16 AWG LEADS RD Au
2021/01/06
2163031213 MOLEX-2163031213 Datasheet
81Kb / 1P
MX150 M-S 225MM 16 AWG LEADS BK Au
2021/01/06
2175111125 MOLEX-2175111125 Datasheet
79Kb / 1P
LINK250 F-S 450MM 22 AWG LEADS BK Sn
2021/04/15
2177911125 MOLEX-2177911125 Datasheet
87Kb / 1P
SQUBA 1.8 F-S 450MM 22 AWG LEADS BK Sn
2021/01/06
2153451121 MOLEX-2153451121 Datasheet
88Kb / 1P
Squba 3.6 F-F 75mm 16 AWG leads BK Sn
2021/05/31
2153461121 MOLEX-2153461121 Datasheet
84Kb / 1P
Squba 3.6 F-S 75mm 16 AWG leads BK Sn
2021/05/31
2163011202 MOLEX-2163011202 Datasheet
83Kb / 1P
MX150 F-S 150MM 18 AWG LEADS BK Au
2021/01/06
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com