công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC1G14GV bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

74HC1G14GV Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện 74HC1G14GV
tải về  74HC1G14GV tải về
kích thước tập tin   240.57 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Inverting Schmitt trigger

74HC1G14GV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74HC1G14GV Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74HC1G14GV
tải về  74HC1G14GV Click to download

kích thước tập tin   240.57 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Inverting Schmitt trigger

74HC1G14GV bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


74HC1G14GV Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
The 74HC1G14; 74HCT1G14 is a single inverter with Schmitt-trigger input. Inputs include clamp
diodes. This enables the use of current limiting resistors to interface inputs to voltages in excess of
VCC. Schmitt trigger inputs transform slowly changing input signals into sharply defined jitter-free
output signals.
2. Features and benefits
• Wide supply voltage range from 2.0 V to 6.0 V
• Symmetrical output impedance
• High noise immunity
• CMOS low power dissipation
• Unimited input rise and fall times
• Balanced propagation delays
• Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78 Class II Level B
• Input levels:
• For 74HC1G14: CMOS level
• For 74HCT1G14: TTL level
• Complies with JEDEC standards:
• JESD8C (2.7 V to 3.6 V)
• JESD7A (2.0 V to 6.0 V)
• ESD protection:
• HBM JESD22-A114-A exceeds 2000 V
• MM JESD22-A115-1 exceeds 200 V
• Specified from -40 °C to +85° C and -40° C to +125 °C
3. Applications
• Wave and pulse shapers
• Astable multivibrators
• Monostable multivibrators




Số phần tương tự - 74HC1G14GV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC1G14GV PHILIPS-74HC1G14GV Datasheet
92Kb / 20P
Inverting Schmitt-trigger
2002 May 15
74HC1G14GV NXP-74HC1G14GV Datasheet
93Kb / 14P
Inverting Schmitt trigger
Rev. 04-17 July 2007
74HC1G14GV NXP-74HC1G14GV Datasheet
131Kb / 16P
Inverting Schmitt trigger
Rev. 6-27 December 2012
74HC1G14GV PHILIPS-74HC1G14GV Datasheet
131Kb / 16P
Inverting Schmitt trigger Rev. 6 ??27 December 2012
Rev. 6-27 December 2012
logo
TECH PUBLIC Electronics...
74HC1G14GV TECHPUBLIC-74HC1G14GV Datasheet
2Mb / 7P
Inverter with Schmitt—trigger Input
More results


Mô tả tương tự - 74HC1G14GV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHC1G14 PHILIPS-74AHC1G14 Datasheet
105Kb / 20P
Inverting Schmitt trigger
2002 Jun 06.
74HC1G14 PHILIPS-74HC1G14 Datasheet
92Kb / 20P
Inverting Schmitt-trigger
2002 May 15
74AHC3G14 PHILIPS-74AHC3G14 Datasheet
137Kb / 21P
Inverting Schmitt trigger
2004 Oct 18
74AHC1G14 NXP-74AHC1G14 Datasheet
105Kb / 15P
Inverting Schmitt trigger
Rev. 06 ??18 May 2009
74HC1G14 NXP-74HC1G14 Datasheet
93Kb / 14P
Inverting Schmitt trigger
Rev. 04-17 July 2007
74AHC_AHCT1G14 PHILIPS-74AHC_AHCT1G14_15 Datasheet
204Kb / 16P
Inverting Schmitt trigger
Rev. 7-18 November 2014
logo
Unisonic Technologies
U74AHC3G14 UTC-U74AHC3G14_15 Datasheet
148Kb / 6P
INVERTING SCHMITT TRIGGER
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHC1G14 NEXPERIA-74AHC1G14 Datasheet
261Kb / 14P
Inverting Schmitt trigger
Rev. 10 - 12 January 2022
XC7SET14 NEXPERIA-XC7SET14 Datasheet
227Kb / 12P
Inverting Schmitt trigger
Rev. 2 - 14 January 2022
XC7SH14 NEXPERIA-XC7SH14 Datasheet
233Kb / 12P
Inverting Schmitt trigger
Rev. 2 - 24 January 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com