công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPM20PB3S6 bảng dữ liệu (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPM20PB3S6 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
tên linh kiện TPM20PB3S6
tải về  TPM20PB3S6 tải về
kích thước tập tin   2112.38 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET

TPM20PB3S6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TPM20PB3S6 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

tên linh kiện TPM20PB3S6
tải về  TPM20PB3S6 Click to download

kích thước tập tin   2112.38 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET

TPM20PB3S6 bảng dữ liệu (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TPM20PB3S6 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Vps =-20V,Ip =-3A
Roson) =120m Q @ Ves=-2.5V (Typ)
Ros(on) =85m Q @ Ves=-4.5V (Typ)
High Power and current handing capability
Lead free product is acquired
Surface Mount Package




Số phần tương tự - TPM20PB3S6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPM20PB3S6-1 TECHPUBLIC-TPM20PB3S6-1 Datasheet
2Mb / 4P
Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
More results


Mô tả tương tự - TPM20PB3S6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF7324TRPBF VBSEMI-IRF7324TRPBF Datasheet
2Mb / 8P
Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
AO4821 VBSEMI-AO4821 Datasheet
2Mb / 8P
Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
NCE4963 VBSEMI-NCE4963 Datasheet
1Mb / 8P
Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
SI4943CDY-T1-E3 VBSEMI-SI4943CDY-T1-E3 Datasheet
1Mb / 8P
Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
SI4963BDY-T1-E3 VBSEMI-SI4963BDY-T1-E3 Datasheet
1Mb / 8P
Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
SI9934DY-T1-E3 VBSEMI-SI9934DY-T1-E3 Datasheet
1Mb / 8P
Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
TPC8305 VBSEMI-TPC8305 Datasheet
1Mb / 8P
Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
VBA4216 VBSEMI-VBA4216_V01 Datasheet
621Kb / 8P
Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDC6306P TECHPUBLIC-FDC6306P Datasheet
2Mb / 4P
Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
FDC6310P TECHPUBLIC-FDC6310P Datasheet
2Mb / 4P
Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com