công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1408965 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1408965 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1408965
tải về  1408965 tải về
kích thước tập tin   395.68 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-R4QC/1,0-94B/R4QC - Network cable

1408965 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1408965 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1408965
tải về  1408965 Click to download

kích thước tập tin   395.68 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-R4QC/1,0-94B/R4QC - Network cable

1408965 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1408965 Thông tin chi tiết sản phẩm

Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, 26 AWG stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue),
RJ45 plug/IP67 push/pull plastic housing to RJ45 plug/IP67 push/pull plastic housing, line,
length: 1 m

Your advantages
• Compact angle
• Perfect for industrial applications
• PVC cable for flexible installations
• Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
• Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
• Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
• Simultaneous power transmission with PoE++
• Resistant to shock and vibrations, thanks to robust molding
• High-speed data transmission with up to 1 Gbps (CAT5)




Số phần tương tự - 1408965

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
140896-2 TEC-140896-2 Datasheet
5Mb / 12P
PIDG TERMINALS & SPLICES
09/17
logo
PHOENIX CONTACT
1408961 PHOENIX-1408961 Datasheet
395Kb / 10P
NBC-R4RC/1,0-94B/R4RC - Network cable
1408962 PHOENIX-1408962 Datasheet
395Kb / 10P
NBC-R4RC/2,0-94B/R4RC - Network cable
1408963 PHOENIX-1408963 Datasheet
395Kb / 10P
NBC-R4RC/10,0-94B/R4RC - Network cable
1408964 PHOENIX-1408964 Datasheet
395Kb / 10P
NBC-R4QC/5,0-94B/R4QC - Network cable
More results


Mô tả tương tự - 1408965

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1407430 PHOENIX-1407430 Datasheet
707Kb / 18P
NBC-MS/ 1,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407459 PHOENIX-1407459 Datasheet
706Kb / 18P
NBC-FS/ 1,0-94B/R4QC SCO - Network cable
1407479 PHOENIX-1407479 Datasheet
1Mb / 28P
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4QC - Network cable
1408964 PHOENIX-1408964 Datasheet
395Kb / 10P
NBC-R4QC/5,0-94B/R4QC - Network cable
1408967 PHOENIX-1408967 Datasheet
395Kb / 10P
NBC-R4QC/10,0-94B/R4QC - Network cable
1408978 PHOENIX-1408978 Datasheet
381Kb / 10P
NBC-R4QC/1,0-93B/R4QC - Network cable
1407520 PHOENIX-1407520 Datasheet
700Kb / 19P
NBC-M12MSD/ 1,0-93B/R4QC - Network cable
1408966 PHOENIX-1408966 Datasheet
397Kb / 11P
NBC-R4QC/2,0-94B/R4QC - Network cable
1408947 PHOENIX-1408947 Datasheet
384Kb / 10P
NBC-R4QC/1,0-93E/R4QC - Network cable
1407433 PHOENIX-1407433 Datasheet
709Kb / 19P
NBC-MS/10,0-94B/R4QC SCO - Network cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com