công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1520042 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1520042 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1520042
tải về  1520042 tải về
kích thước tập tin   1652.42 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-EC-FS-5CON-M16/0,5 SCO - Device connector front mounting

1520042 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1520042 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1520042
tải về  1520042 Click to download

kích thước tập tin   1652.42 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-EC-FS-5CON-M16/0,5 SCO - Device connector front mounting

1520042 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1520042 Thông tin chi tiết sản phẩm

Device connector front mounting, Universal, 5-position, Flush-type female connector, straight,
M12-SPEEDCON, coding: A , on free cable end, Front mounting, M16 x 1.5, Individual wires,
cable length: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz wire, Alternative product in accordance with RoHS II
without Exemption 6c (Pb <0.1%) item no.: 1239876

Your advantages
• Pre-assembled with litz wires for immediate use
• Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
• Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
• All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
• For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut
• SPEEDCON fast locking system reduces cabling times




Số phần tương tự - 1520042

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Heyco.
15200 HEYCO-15200 Datasheet
218Kb / 1P
Heyco® Edge Clips
logo
PHOENIX CONTACT
1520000 PHOENIX-1520000 Datasheet
101Kb / 6P
Flush-type connector - SACC-E-FSB-5CON-M16/0,5 SCO - 1520000
01/23/2017
logo
Littelfuse
1520004Z LITTELFUSE-1520004Z Datasheet
89Kb / 1P
Fuseholders
1520004Z LITTELFUSE-1520004Z Datasheet
89Kb / 1P
MAXI??Fuse Splashproof Fuseholder
1520005Z LITTELFUSE-1520005Z Datasheet
89Kb / 1P
Fuseholders
More results


Mô tả tương tự - 1520042

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1446359 PHOENIX-1446359 Datasheet
464Kb / 11P
SACC-EC-FS-4CON-M16/2,0 SCO - Device connector front mounting
1520039 PHOENIX-1520039 Datasheet
1Mb / 15P
SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO - Device connector front mounting
1520055 PHOENIX-1520055 Datasheet
549Kb / 14P
SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO - Device connector front mounting
1535215 PHOENIX-1535215 Datasheet
516Kb / 13P
SACC-EC-FSD-4CON-M16/0,5 SCO - Device connector front mounting
1459605 PHOENIX-1459605 Datasheet
391Kb / 12P
SACC-E-FS-3CON-M16/0,5 SCO - Device connector front mounting
1520068 PHOENIX-1520068 Datasheet
521Kb / 11P
SACC-EC-MS-5CON-M16/0,5 SCO - Device connector front mounting
1523463 PHOENIX-1523463 Datasheet
545Kb / 13P
SACC-EC-MS-4CON-M16/0,5 SCO - Device connector front mounting
1446375 PHOENIX-1446375 Datasheet
1Mb / 10P
SACC-EC-FS-5CON-M16/2,0 SCO - Device connector front mounting
1519998 PHOENIX-1519998 Datasheet
1Mb / 13P
SACC-EC-FSB-5CON-M16/0,5 SCO - Device connector front mounting
1523489 PHOENIX-1523489 Datasheet
423Kb / 11P
SACC-EC-FS-8CON-M16/0,5 SCO - Device connector front mounting
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com