công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9139A bảng dữ liệu (PDF) - KISTLER INSTRUMENT CORPORATION

9139A Datasheet PDF - KISTLER INSTRUMENT CORPORATION
tên linh kiện 9139A
tải về  9139A tải về
kích thước tập tin   1414.52 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  KISTLER [KISTLER INSTRUMENT CORPORATION]
Trang chủ  https://www.kistler.com/NL/en/
Logo KISTLER - KISTLER INSTRUMENT CORPORATION
Giải thích chi tiết về linh kiện Multicomponent Dynamometer Wide force measuring range, up to 30 kN, cover plate 140x190 mm

9139A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
9139A Datasheet PDF - KISTLER INSTRUMENT CORPORATION

tên linh kiện 9139A
tải về  9139A Click to download

kích thước tập tin   1414.52 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  KISTLER [KISTLER INSTRUMENT CORPORATION]
Trang chủ  https://www.kistler.com/NL/en/
Logo KISTLER - KISTLER INSTRUMENT CORPORATION
Giải thích chi tiết về linh kiện Multicomponent Dynamometer Wide force measuring range, up to 30 kN, cover plate 140x190 mm

9139A bảng dữ liệu (HTML) - KISTLER INSTRUMENT CORPORATION


9139A Thông tin chi tiết sản phẩm

• Wide measuring range
• Patented and largely temperature-compensated design
• Compact and very robust design
• High natural frequency




Số phần tương tự - 9139A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
91392-1 MACOM-91392-1 Datasheet
286Kb / 3P
Undercarpet PRO?밅RIMPER III Hand Tool Assembly
logo
TE Connectivity Ltd
913923-1 TEC-913923-1 Datasheet
43Kb / 5P
Insertion / Extraction Tool Types
November 2011
logo
List of Unclassifed Man...
913923-2 ETC1-913923-2 Datasheet
27Kb / 1P
EXTRACTON TOOL
0
913923-4 ETC1-913923-4 Datasheet
27Kb / 1P
EXTRACTON TOOL
0
More results


Mô tả tương tự - 9139A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KISTLER INSTRUMENT CORP...
9109A KISTLER-9109A Datasheet
428Kb / 4P
MicroDyn Multicomponent dynamometer up to 500 N, cover plate 30x30 mm
9119AA1 KISTLER-9119AA1 Datasheet
1Mb / 5P
MiniDyn Multicomponent Dynamometer up to 4 000 N, cover plate 39x80 mm
9119AA2 KISTLER-9119AA2 Datasheet
2Mb / 12P
MiniDyn Multicomponent Dynamometer up to 4 000 N, cover plate 55x80 mm
9129AA KISTLER-9129AA Datasheet
1Mb / 5P
Multicomponent Dynamometer –10 ... 10 kN, cover plate 90x105 mm
9253B KISTLER-9253B Datasheet
1Mb / 7P
Multicomponent Force Plate –15 ... 30 kN, mounting plate 600x400 mm
9255C KISTLER-9255C Datasheet
1Mb / 5P
Multicomponent Dynamometer –10 ... 60 kN, top plate 260x260 mm
9257B KISTLER-9257B Datasheet
1,015Kb / 5P
Multicomponent Dynamometer –5 ... 10 kN, top plate 100x170 mm
9281E KISTLER-9281E Datasheet
1,001Kb / 4P
Multicomponent Force Plate for Dynamic Applications in Biomechanics, Fz –10 ... 20 kN
9285B KISTLER-9285B Datasheet
485Kb / 3P
Multicomponent Force Plate with Glass Top Plate for Biomechanics, Fz 0 ... 10 kN
9366CDSP KISTLER-9366CDSP Datasheet
281Kb / 6P
Multicomponent Force Link Set ø72 mm, –25 ... 60 kN
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com