công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XL1225 bảng dữ liệu (PDF) - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD

XL1225 Datasheet PDF - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
tên linh kiện XL1225
tải về  XL1225 tải về
kích thước tập tin   206.2 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  HAOPIN [HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.haopin.com/eindex.asp
Logo HAOPIN - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện Blocking voltage to 400 V

XL1225 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
XL1225 Datasheet PDF - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD

tên linh kiện XL1225
tải về  XL1225 Click to download

kích thước tập tin   206.2 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  HAOPIN [HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.haopin.com/eindex.asp
Logo HAOPIN - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện Blocking voltage to 400 V

XL1225 bảng dữ liệu (HTML) - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD


XL1225 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
Glass passivated, sensitive gate thyristors in a plastic envelope, intended for use in general purpose
switching and phase control applications. These devices are intended to be interfaced directly to
microcontrollers, logic integrated circuits and other low power gate trigger circuits.

Applications:
Motor control
Industrial and domestic lighting
Heating
Static switching

Features
Blocking voltage to 400 V
On-state RMS current to 0.8 A
Ultra low gate trigger current




Số phần tương tự - XL1225

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
XL1225 UTC-XL1225 Datasheet
15Kb / 2P
The XL1225/ML1225 silicon controlled rectifiers
logo
Avic Technology
XL1225 AVICTEK-XL1225 Datasheet
33Kb / 1P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Unisonic Technologies
XL1225 UTC-XL1225 Datasheet
69Kb / 3P
MEDIUM POWER LOW VOLTAGE TRANSISTOR
XL1225 UTC-XL1225 Datasheet
198Kb / 3P
MEDIUM POWER LOW VOLTAGE TRANSISTOR
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
XL1225 TGS-XL1225 Datasheet
37Kb / 1P
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Mô tả tương tự - XL1225

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
MCR100-6 LEIDITECH-MCR100-6 Datasheet
410Kb / 4P
Blocking voltage to 400 V (MCR100-6)
logo
HAOPIN MICROELECTRONICS...
BTA08-600SW HAOPIN-BTA08-600SW Datasheet
433Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTB06-600SW HAOPIN-BTB06-600SW Datasheet
424Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTB08-600CW HAOPIN-BTB08-600CW Datasheet
433Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BT258S HAOPIN-BT258S Datasheet
358Kb / 5P
Blocking voltage to 800 V
CT502 HAOPIN-CT502 Datasheet
416Kb / 5P
Blocking voltage to 400 V
MCR106 HAOPIN-MCR106 Datasheet
159Kb / 4P
Blocking voltage to 400 V
CR02AM HAOPIN-CR02AM Datasheet
179Kb / 5P
Blocking voltage to 400 V
CR2AM HAOPIN-CR2AM Datasheet
277Kb / 5P
Blocking voltage to 400 V
XL0840 HAOPIN-XL0840 Datasheet
397Kb / 5P
Blocking voltage to 400 V
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com