công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CKSBD3B1023S bảng dữ liệu (PDF) - Lorlin Electronics Ltd.

CKSBD3B1023S Datasheet PDF - Lorlin Electronics Ltd.
tên linh kiện CKSBD3B1023S
tải về  CKSBD3B1023S tải về
kích thước tập tin   686.87 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  LORLIN [Lorlin Electronics Ltd.]
Trang chủ  https://lorlinelectronics.co.uk/
Logo LORLIN - Lorlin Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện CKL LOCK SWITCH WITH BRACKETED CK SWITCH MODULE

CKSBD3B1023S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CKSBD3B1023S Datasheet PDF - Lorlin Electronics Ltd.

tên linh kiện CKSBD3B1023S
tải về  CKSBD3B1023S Click to download

kích thước tập tin   686.87 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  LORLIN [Lorlin Electronics Ltd.]
Trang chủ  https://lorlinelectronics.co.uk/
Logo LORLIN - Lorlin Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện CKL LOCK SWITCH WITH BRACKETED CK SWITCH MODULE

CKSBD3B1023S bảng dữ liệu (HTML) - Lorlin Electronics Ltd.


CKSBD3B1023S Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
All contacts are non-shorting
BBM (break before make)
30°, 60° or 90° switch indexing
8-disc lock – anti-pick
Single wafer switch
Up to 4 poles per switch
Solder or PCB terminals
Gold flashed or gold
plated also available
2 keys per switch as standard
Key removeable at 30° 60° or 90°
Common or differ keys
2000 combinations
Master key system available
Two stage assembly: Lock
through front and the module
attaches by bracket from the
inside
Max panel thickness 3.0mm




Số phần tương tự - CKSBD3B1023S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lorlin Electronics Ltd.
CKSBAAAAAAA LORLIN-CKSBAAAAAAA Datasheet
955Kb / 4P
CKS IP66/IP67 SEALED ROTARY SWITCH
CKSBAAAAAAB LORLIN-CKSBAAAAAAB Datasheet
955Kb / 4P
CKS IP66/IP67 SEALED ROTARY SWITCH
CKSBAAAAABA LORLIN-CKSBAAAAABA Datasheet
955Kb / 4P
CKS IP66/IP67 SEALED ROTARY SWITCH
CKSBAAAAABB LORLIN-CKSBAAAAABB Datasheet
955Kb / 4P
CKS IP66/IP67 SEALED ROTARY SWITCH
CKSBAAAABAA LORLIN-CKSBAAAABAA Datasheet
955Kb / 4P
CKS IP66/IP67 SEALED ROTARY SWITCH
More results


Mô tả tương tự - CKSBD3B1023S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RF Micro Devices
RF1291 RFMD-RF1291 Datasheet
144Kb / 2P
SWITCH FILTER MODULE WITH
logo
List of Unclassifed Man...
CK1048 ETC1-CK1048 Datasheet
922Kb / 4P
CK ROTARY SWITCH
logo
Lorlin Electronics Ltd.
CKAAAAAA LORLIN-CKAAAAAA Datasheet
924Kb / 4P
CK ROTARY SWITCH
CKIS LORLIN-CKIS Datasheet
584Kb / 2P
CKIS IMPULSION LOCK SWITCH WITH BRACKETED CK SWITCH MODULE
CKL5 LORLIN-CKL5 Datasheet
690Kb / 2P
CKL5 LOCK SWITCH WITH SNAP ON CK SWITCH MODULE
HRL LORLIN-HRL Datasheet
761Kb / 2P
HRL LOCK SWITCH
MIS LORLIN-MIS Datasheet
301Kb / 2P
MIS IMPULSION LOCK SWITCH WITH BRACKETED MAINS SWITCH MODULE
MSL LORLIN-MSL Datasheet
330Kb / 2P
MSL LOCK SWITCH WITH BRACKETED OR SNAP ON MAINS SWITCH MODULE
RAL LORLIN-RAL Datasheet
1Mb / 4P
RAL LOCK SWITCH WITH A ROTARY SWITCH MODULE
RALM LORLIN-RALM Datasheet
825Kb / 3P
RAL LOCK SWITCH WITH A MAINSWITCH MODULE
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com