công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1387606 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1387606 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1387606
tải về  1387606 tải về
kích thước tập tin   228.71 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-R4ACS-R4ACS-IE8A/.../... - Patch cable

1387606 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1387606 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1387606
tải về  1387606 Click to download

kích thước tập tin   228.71 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-R4ACS-R4ACS-IE8A/.../... - Patch cable

1387606 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1387606 Thông tin chi tiết sản phẩm

Patch cable, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, material: PP,
connection method: Pierce connection, connection cross section: AWG 26- 26, cable outlet:
straight, Ethernet

Your advantages
• Perfect for industrial applications
• PUR cable for moving applications (bend)
• Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
• Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
• Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
• Simultaneous power transmission with PoE++
• Resistant to shock and vibrations, thanks to robust molding
• High-speed data transmission with up to 1 Gbps (CAT5)
• Future-proof high-speed data transmission with up to 10 Gbps (CAT6A)




Số phần tương tự - 1387606

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1387607 PHOENIX-1387607 Datasheet
181Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS-IE8A/.../...
More results


Mô tả tương tự - 1387606

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1112907 PHOENIX-1112907 Datasheet
185Kb / 5P
Patch cable - NBC-R4ACS/3,0-94F/R4ACS
1112912 PHOENIX-1112912 Datasheet
178Kb / 5P
Patch cable - NBC-R4ACS/5,0-94C/R4ACS
1112926 PHOENIX-1112926 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/0,3-93M/R4ACS
1112928 PHOENIX-1112928 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/3,0-93K/R4ACS
1113327 PHOENIX-1113327 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/20,0-93B/R4ACS
1113330 PHOENIX-1113330 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/7,5-93B/R4ACS
1247656 PHOENIX-1247656 Datasheet
343Kb / 11P
Patch cable - NBC-R4ACS-R4ACS-PN4/.../...
1387607 PHOENIX-1387607 Datasheet
181Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS-IE8A/.../...
1112823 PHOENIX-1112823 Datasheet
221Kb / 6P
NBC-R4ACS/3,0-93B/R4ACS - Patch cable
1112908 PHOENIX-1112908 Datasheet
231Kb / 8P
NBC-R4ACS/2,0-94F/R4ACS - Patch cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com