công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NCE30P10S bảng dữ liệu (PDF) - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

NCE30P10S Datasheet PDF - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd
tên linh kiện NCE30P10S
tải về  NCE30P10S tải về
kích thước tập tin   282.38 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  NCEPOWER [Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.ncepower.com
Logo NCEPOWER - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

NCE30P10S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NCE30P10S Datasheet PDF - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện NCE30P10S
tải về  NCE30P10S Click to download

kích thước tập tin   282.38 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  NCEPOWER [Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.ncepower.com
Logo NCEPOWER - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

NCE30P10S bảng dữ liệu (HTML) - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd


NCE30P10S Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The NCE30P10S uses advanced trench technology to provide
excellent RDS(ON), low gate charge and operation with gate
voltages as low as 4.5V. This device is suitable for use as a
load switch or in PWM applications.
General Features
● VDS = -30V,ID = -10A
RDS(ON) < 34mΩ @ VGS=-4.5V
RDS(ON) < 21mΩ @ VGS=-10V
● High Power and current handing capability
● Lead free product is acquired
● Surface mount package
Application
● PWM applications
● Load switch
● Power management




Số phần tương tự - NCE30P10S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wuxi NCE Power Semicond...
NCE30P12BS NCEPOWER-NCE30P12BS Datasheet
714Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
V1.0
NCE30P12S NCEPOWER-NCE30P12S Datasheet
370Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
NCE30P12S VBSEMI-NCE30P12S Datasheet
1,002Kb / 9P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Shanghai Leiditech Elec...
NCE30P12S LEIDITECH-NCE30P12S Datasheet
962Kb / 6P
LCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
Wuxi NCE Power Semicond...
NCE30P15AS NCEPOWER-NCE30P15AS Datasheet
347Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
v1.0
More results


Mô tả tương tự - NCE30P10S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wuxi NCE Power Semicond...
NCE2301A NCEPOWER-NCE2301A Datasheet
342Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE2301C NCEPOWER-NCE2301C Datasheet
328Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE01P18L NCEPOWER-NCE01P18L Datasheet
317Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE15P25 NCEPOWER-NCE15P25 Datasheet
357Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE20P70G NCEPOWER-NCE20P70G Datasheet
367Kb / 6P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE30P12S NCEPOWER-NCE30P12S Datasheet
370Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE30P15S NCEPOWER-NCE30P15S Datasheet
347Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE40P06S NCEPOWER-NCE40P06S Datasheet
402Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE40P40K NCEPOWER-NCE40P40K Datasheet
477Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE55P15 NCEPOWER-NCE55P15 Datasheet
357Kb / 7P
NCE P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com