công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HA3-5142-5 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

HA3-5142-5 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện HA3-5142-5
tải về  HA3-5142-5 tải về
kích thước tập tin   768.65 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual, 400kHz, Ultra-Low Power Operational Amplifier

HA3-5142-5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HA3-5142-5 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HA3-5142-5
tải về  HA3-5142-5 Click to download

kích thước tập tin   768.65 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual, 400kHz, Ultra-Low Power Operational Amplifier

HA3-5142-5 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


HA3-5142-5 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Low Supply Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45μA/Amp
• Wide Supply Voltage Range Single . . . . . . . . . 3V to 30V
- or Dual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1.5V to ±15V
• High Slew Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5V/μs
• High Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100kV/V
• Unity Gain Stable




Số phần tương tự - HA3-5142-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
HA3-5142-5 INTERSIL-HA3-5142-5 Datasheet
774Kb / 10P
Dual, 400kHz, Ultra-Low Power Operational Amplifier
April 1999
HA3-5142-5 INTERSIL-HA3-5142-5 Datasheet
761Kb / 10P
Dual, 400kHz, Ultra-Low Power Operational Amplifier
November 16, 2004
More results


Mô tả tương tự - HA3-5142-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJM2122 NJRC-NJM2122 Datasheet
271Kb / 6P
ULTRA LOW NOISE DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Intersil Corporation
HA-5142 INTERSIL-HA-5142 Datasheet
774Kb / 10P
Dual, 400kHz, Ultra-Low Power Operational Amplifier
April 1999
HA-5142883 INTERSIL-HA-5142883 Datasheet
561Kb / 5P
Dual, Ultra Low Power Operational Amplifier
July 1994
logo
Integral Corp.
IL2904 INTEGRAL-IL2904 Datasheet
325Kb / 6P
Low Power Dual Operational Amplifier
logo
Intersil Corporation
HA-5142 INTERSIL-HA-5142_04 Datasheet
761Kb / 10P
Dual, 400kHz, Ultra-Low Power Operational Amplifier
November 16, 2004
logo
STMicroelectronics
LM2904 STMICROELECTRONICS-LM2904_08 Datasheet
387Kb / 22P
Low power dual operational amplifier
08-Apr-2008
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK358 KODENSHI-KK358 Datasheet
360Kb / 6P
Low Power Dual Operational Amplifier
logo
IK Semicon Co., Ltd
IL2904 IKSEMICON-IL2904_11 Datasheet
373Kb / 6P
Low Power Dual Operational Amplifier
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
LM358 HMSEMI-LM358 Datasheet
796Kb / 5P
Low power dual operational amplifier
logo
Microchip Technology
MIC861 MICROCHIP-MIC861 Datasheet
2Mb / 24P
Ultra-Low Power Operational Amplifier
02/28/20
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com