công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PMEG4010ESB bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PMEG4010ESB Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PMEG4010ESB
tải về  PMEG4010ESB tải về
kích thước tập tin   697.6 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier

PMEG4010ESB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PMEG4010ESB Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PMEG4010ESB
tải về  PMEG4010ESB Click to download

kích thước tập tin   697.6 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier

PMEG4010ESB bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PMEG4010ESB Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
Planar Maximum Efficiency General Application (MEGA) Schottky barrier rectifier with an
integrated guard ring for stress protection in a leadless ultra small DSN1006-2 (SOD993)
Surface-Mounted Device (SMD) package.

2. Features and benefits
• Average forward current: IF(AV) ≤ 1 A
• Reverse voltage: VR ≤ 40 V
• Low forward voltage, typical: VF = 510 mV
• Low reverse current, typical: IR = 13 μA
• Package height typ. 270 μm

3. Applications
• Low voltage rectification
• High efficiency DC-to-DC conversion
• Switch mode power supply
• Low power consumption applications
• Ultra high-speed switching
• LED backlight for mobile application




Số phần tương tự - PMEG4010ESB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PMEG4010ESB NXP-PMEG4010ESB Datasheet
204Kb / 14P
40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
24 June 2015
logo
TECH PUBLIC Electronics...
PMEG4010ESBYL TECHPUBLIC-PMEG4010ESBYL Datasheet
616Kb / 2P
Schottky barrier diode
More results


Mô tả tương tự - PMEG4010ESB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PMEG4010EPK PHILIPS-PMEG4010EPK Datasheet
1Mb / 14P
40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
Rev. 2-6 March 2012
PMEG4010ETP PHILIPS-PMEG4010ETP Datasheet
166Kb / 14P
40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
Rev. 1-5 October 2011
PMEG4010EPK PHILIPS-PMEG4010EPK_15 Datasheet
1Mb / 14P
40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
Rev. 2-6 March 2012
PMEG4010AESB NXP-PMEG4010AESB Datasheet
211Kb / 14P
40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
6 October 2015
PMEG4010ESB NXP-PMEG4010ESB Datasheet
204Kb / 14P
40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
24 June 2015
logo
Nexperia B.V. All right...
PMEG4010CEA NEXPERIA-PMEG4010CEA Datasheet
697Kb / 14P
40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG4010CEGW NEXPERIA-PMEG4010CEGW Datasheet
720Kb / 12P
40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG4010EGW NEXPERIA-PMEG4010EGW Datasheet
683Kb / 12P
40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG4010EPK NEXPERIA-PMEG4010EPK Datasheet
231Kb / 14P
40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
18 January 2018
PMEG4010AESB NEXPERIA-PMEG4010AESB Datasheet
700Kb / 14P
40 V, 1 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
6 October 2015
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com