công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PMEG3005EEF bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PMEG3005EEF Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện PMEG3005EEF
tải về  PMEG3005EEF tải về
kích thước tập tin   233.66 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 30 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier

PMEG3005EEF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PMEG3005EEF Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PMEG3005EEF
tải về  PMEG3005EEF Click to download

kích thước tập tin   233.66 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 30 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier

PMEG3005EEF bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PMEG3005EEF Thông tin chi tiết sản phẩm

1. General description
Planar Maximum Efficiency General Application (MEGA) Schottky barrier rectifier with an integrated
guard ring for stress protection in a DFN0603-2 (SOD972E) leadless ultra small Surface-Mounted
Device (SMD) package.

2. Features and benefits
• Average forward current IF(AV) ≤ 0.5 A
• Reverse voltage VR ≤ 30 V
• Low forward voltage
• Low leakage current
• Ultra small and leadless SMD package
• Package height typ. 0.25 mm

3. Applications
• Low voltage rectification
• High efficiency DC-to-DC conversion
• Switch mode power supply
• Low power consumption applications
• Ultra high speed switching
• LED backlight for mobile application




Số phần tương tự - PMEG3005EEF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PMEG3005EB NXP-PMEG3005EB Datasheet
71Kb / 10P
0.5 A very low VF MEGA Schottky barrier rectifiers
Rev. 01-29 November 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
PMEG3005EB NEXPERIA-PMEG3005EB Datasheet
182Kb / 8P
0.5 A very low VF MEGA Schottky barrier rectifier
7 April 2021
logo
NXP Semiconductors
PMEG3005EB PHILIPS-PMEG3005EB_15 Datasheet
71Kb / 10P
0.5 A very low VF MEGA Schottky barrier rectifiers
Rev. 01-29 November 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
PMEG3005EGW NEXPERIA-PMEG3005EGW Datasheet
683Kb / 12P
30 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG3005EGW-Q NEXPERIA-PMEG3005EGW-Q Datasheet
220Kb / 10P
30 V, 0.5 A low VF Schottky barrier rectifier
13 October 2022
More results


Mô tả tương tự - PMEG3005EEF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PMEG3005AESF PHILIPS-PMEG3005AESF_15 Datasheet
193Kb / 14P
30 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
16 February 2015
PMEG3005ESF PHILIPS-PMEG3005ESF_15 Datasheet
194Kb / 14P
30 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
6 February 2015
logo
Nexperia B.V. All right...
PMEG3005EGW NEXPERIA-PMEG3005EGW Datasheet
683Kb / 12P
30 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG3005AESF NEXPERIA-PMEG3005AESF Datasheet
212Kb / 13P
30 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG3005ESF NEXPERIA-PMEG3005ESF Datasheet
214Kb / 13P
30 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG3005ET-Q NEXPERIA-PMEG3005ET-Q Datasheet
196Kb / 9P
30 V, 0.5 A very low VF MEGA Schottky barrier rectifier
14 February 2022
PMEG3005EH-Q NEXPERIA-PMEG3005EH-Q Datasheet
185Kb / 10P
30 V, 0.5 A very low VF MEGA Schottky barrier rectifier
25 August 2021
PMEG3005EJ-Q NEXPERIA-PMEG3005EJ-Q Datasheet
186Kb / 10P
30 V, 0.5 A very low VF MEGA Schottky barrier rectifier
6 August 2021
PMEG3005EH NEXPERIA-PMEG3005EH Datasheet
211Kb / 8P
30 V, 0.5 A very low VF MEGA Schottky barrier rectifier
1 October 2022
PMEG3005EJ NEXPERIA-PMEG3005EJ Datasheet
211Kb / 8P
30 V, 0.5 A very low VF MEGA Schottky barrier rectifier
1 October 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com