công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1424669 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1424669 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1424669
tải về  1424669 tải về
kích thước tập tin   637.31 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-M12FR-4PL SH - Connector

1424669 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1424669 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1424669
tải về  1424669 Click to download

kích thước tập tin   637.31 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-M12FR-4PL SH - Connector

1424669 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1424669 Thông tin chi tiết sản phẩm

Connector, Universal, 4-position, shielded, Socket angled M12, A, Push-lock spring connection,
knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm

Your advantages
• Time-saving Push-Lock connection: Tool-free connection and disconnection of conductors by opening the contact levers
• Intuitive connection: Easy assignment of individual litz wires with color-coded and numerical identification of the contact levers
• Integrated Push-in Technology: Wire rigid and pretreated conductors easily by means of simple, direct insertion
• Shock- and vibration-resistant connection: Proven spring-cage technology guarantees secure and reliable contacting
• Safely shielded: Reliable 360° shield connection even under extreme mechanical strain
• Flexible cable outlets with angled connectors




Số phần tương tự - 1424669

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1424660 PHOENIX-1424660 Datasheet
90Kb / 4P
Conveniently connect stranded conductors, thanks to lever
1424661 PHOENIX-1424661 Datasheet
89Kb / 4P
Reliable and quick connection of electric cables
logo
TE Connectivity Ltd
1424661-1 TEC-1424661-1 Datasheet
186Kb / 4P
Read these instructions and understand them before using the seating tool.
1424661-2 TEC-1424661-2 Datasheet
186Kb / 4P
Read these instructions and understand them before using the seating tool.
1424661-3 TEC-1424661-3 Datasheet
186Kb / 4P
Read these instructions and understand them before using the seating tool.
More results


Mô tả tương tự - 1424669

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1512584 PHOENIX-1512584 Datasheet
81Kb / 4P
Connector - SACC-M12FR-5SC SH
1513282 PHOENIX-1513282 Datasheet
81Kb / 4P
Connector - SACC-M12FR-4SC SH
1553666 PHOENIX-1553666 Datasheet
315Kb / 7P
Data connector - SACC-M12FR-8Q SH
1422853 PHOENIX-1422853 Datasheet
148Kb / 9P
Connector - SACC-M12FR-5CT-CM SH
09/11/2020
1424694 PHOENIX-1424694 Datasheet
149Kb / 10P
Connector - SACC-M12FR-4PL
09/11/2020
1424656 PHOENIX-1424656 Datasheet
606Kb / 17P
SACC-M12FR-4PL M - Connector
1424685 PHOENIX-1424685 Datasheet
669Kb / 19P
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Data connector
1080218 PHOENIX-1080218 Datasheet
596Kb / 13P
SACC-M12FST-4PL-CM SH - Power connector
1080239 PHOENIX-1080239 Datasheet
596Kb / 13P
SACC-M12MSL-4PL-CM SH - Power connector
1430433 PHOENIX-1430433 Datasheet
1Mb / 15P
SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH - Connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com