công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1424664 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1424664 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1424664
tải về  1424664 tải về
kích thước tập tin   1722.38 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-M12FSB-5PL SH - Connector

1424664 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1424664 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1424664
tải về  1424664 Click to download

kích thước tập tin   1722.38 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SACC-M12FSB-5PL SH - Connector

1424664 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1424664 Thông tin chi tiết sản phẩm

Connector, Universal, 5-position, shielded, Socket straight M12, B, Push-lock spring connection,
knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm

Your advantages
• Time-saving Push-Lock connection: Tool-free connection and disconnection of conductors by opening the contact levers
• Intuitive connection: Easy assignment of individual litz wires with color-coded and numerical identification of the contact levers
• Integrated Push-in Technology: Wire rigid and pretreated conductors easily by means of simple, direct insertion
• Shock- and vibration-resistant connection: Proven spring-cage technology guarantees secure and reliable contacting
• Safely shielded: Reliable 360° shield connection even under extreme mechanical strain




Số phần tương tự - 1424664

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1424660 PHOENIX-1424660 Datasheet
90Kb / 4P
Conveniently connect stranded conductors, thanks to lever
1424661 PHOENIX-1424661 Datasheet
89Kb / 4P
Reliable and quick connection of electric cables
logo
TE Connectivity Ltd
1424661-1 TEC-1424661-1 Datasheet
186Kb / 4P
Read these instructions and understand them before using the seating tool.
1424661-2 TEC-1424661-2 Datasheet
186Kb / 4P
Read these instructions and understand them before using the seating tool.
1424661-3 TEC-1424661-3 Datasheet
186Kb / 4P
Read these instructions and understand them before using the seating tool.
More results


Mô tả tương tự - 1424664

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1513596 PHOENIX-1513596 Datasheet
1Mb / 6P
Connector - SACC-M12FSB-5SC SH
1570733 PHOENIX-1570733 Datasheet
79Kb / 4P
Connector - SACC-M12FSB-4SC SH
1424671 PHOENIX-1424671 Datasheet
410Kb / 9P
Data connector - SACC-M12MR-5PL SH DN
02/04/2022
1424659 PHOENIX-1424659 Datasheet
154Kb / 11P
Connector - SACC-M12MR-5PL SH
09/11/2020
1424672 PHOENIX-1424672 Datasheet
156Kb / 11P
Data connector - SACC-M12FS-5PL SH DN
09/11/2020
1424696 PHOENIX-1424696 Datasheet
157Kb / 11P
Data connector - SACC-M12FSB-3PL SH PB
09/11/2020
1424665 PHOENIX-1424665 Datasheet
1Mb / 18P
SACC-M12FRB-5PL SH - Connector
1424670 PHOENIX-1424670 Datasheet
624Kb / 18P
SACC-M12MS-5PL SH DN - Data connector
1424676 PHOENIX-1424676 Datasheet
1Mb / 18P
SACC-M12FSB-5PL SH IB - Data connector
1424673 PHOENIX-1424673 Datasheet
1Mb / 18P
SACC-M12FR-5PL SH DN - Data connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com